Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 245 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 245 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 241Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 242Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 243Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 244Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 245Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 246Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 247Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 248Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 249Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 245 / 1140 page
background image
7.
 データトランスファコントローラ(DTC)
212
7.3.10
 DTC 実行ステート数
表 7.8 に、DTC の 1 回のデータ転送の実行状態を示します。また、表 7.9 に、実行状態
に必要なステート数を示します。
表 7.8 DTC の実行状態
モード
ベクタリード
I
レジスタ情報
リード/ライト
J
データリード
K
データライト
L
内部動作
M
ノーマル
16113
リピート
16113
ブロック転送
16
N
N
3
N
:ブロックサイズ(CRAH、CRAL の初期設定値)
表 7.9 実行状態に必要なステート数
アクセス対象
内蔵
RAM
内蔵
ROM
内部 I/O レジスタ
外部デバイス
バス幅
32
16
8
16
8
16
アクセスステート
11
2
2
2
3
2
3
ベクタリード
S
I
−
1
−−
46
+2 m
2
3
+m
実
レジスタ情報
S
J
リード/ライト
1
−−
−
−
−
−
−
行
バイトデータリード S
K
11
2
2
2
3
+m2
3
+m
状
ワードデータリード S
K
11
4
2
4
6
+2 m
2
3
+m
態
バイトデータライト S
L
11
2
2
2
3
+m2
3
+m
ワードデータライト S
L
11
4
2
4
6
+2 m
2
3
+m
内部動作
S
M
1
実行ステート数は次の計算式で計算されます。なお、Σは 1 つの起動要因で転送する回
数分(CHNE ビットを 1 にセットした数+1)の和を示します。
実行ステート数=I・S
I+Σ(J・SJ+K・SK+L・SL)+M・SM
例えば、DTC ベクタアドレスを内蔵 ROM に配置し、ノーマルモードで、内蔵 ROM→
内部 I/O レジスタのデータ転送を行った場合、DTC の動作に必要な時間は 13 ステートで
す。起動からデータライト終了までの時間は 10 ステートです。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com