Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 252 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 252 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 248Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 249Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 250Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 251Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 252Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 253Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 254Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 255Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 256Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 252 / 1140 page
background image
8.
 I/O ポート
219
8.1
 概要
本 LSI には、10 本の入出力ポート(ポート 1∼6、8、9、A、B)と 1 本の入力専用ポー
ト(ポート 7)があります。
ポート機能一覧を
表 8.1、表 8.2 および表 8.3 に示します。各ポートの端子機能は兼用に
なっています。
各ポートは、入出力を制御するデータディレクションレジスタ(DDR)と、出力データ
を格納するデータレジ スタ(DR、ODR)から構成されています。 なお、入力専用ポート
には DDR はありません。
ポート 1∼3、6、A、B には、入力プルアップ MOS が内蔵されています。ポート A、B
は DDR と ODR で、入力プルアップ MOS のオン/オフを制御し、ポート 1∼3、6 は DDR、
DR
の他に、入力プルアップ MOS コントロールレジスタ(PCR)で、入力プルアップ MOS
のオン/オフを制御します。
ポート 1∼6、8、9、A、B は 1 個の TTL 負荷と 30pF の容量負荷を駆動することができ
ます。すべての入出力ポートは出力時にダーリントントランジスタを駆動することができ
ます。また、ポート 1、2、3 は LED を駆動する(シンク電流 10mA)ことができます。
また、ポート A の PA4∼PA7 はバスバッファ駆動が可能です。なお、H8S/2148 シリー
ズ、H8S/2147N では、ポート 5 の P52、ポート 9 の P97 の出力形式は、NMOS プッシュプ
ル出力となっています。
H8S/2144
シリーズ、H8S/2147N は、一部の周辺機能を内蔵しないサブセットの仕様に
なってい ますので、ご注 意ください。 ピン機能の異同 については、「
表 8.1 H8S/2148
シリーズポート機能一覧」「表 8.2 
H8S/2147N
ポート機能一覧」および「表 8.3 
H8S/2144
シリーズポート機能一覧」を参照してください。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com