Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

2SC5966 Datasheet(PDF) 1 Page - Sanyo Semicon Device

Part # 2SC5966
Description  NPN SILICON TRANSISTOR
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

2SC5966 Datasheet(HTML) 1 Page - Sanyo Semicon Device

  2SC5966 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device 2SC5966 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device 2SC5966 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
2SC5966
No.7653-1/3
2SC5966
特長
・高速度である。
・高耐圧である(VCBO=1700V)。
・高信頼性である(HVP プロセス採用)
。
・MBIT プロセス採用。
絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25℃
unit
コレクタ・ベース電圧
VCBO
1700
V
コレクタ・エミッタ電圧
VCEO
800
V
エミッタ・ベース電圧
VEBO
5V
コレクタ電流
IC
20
A
コレクタ電流(パルス)
ICP
40
A
コレクタ損失
PC
3.0
W
Tc=25℃
100
W
接合部温度
Tj
150
℃
保存周囲温度
Tstg
− 55 ∼+ 150
℃
電気的特性 Electrical Characteristics / Ta=25℃
min
typ
max
unit
コレクタしゃ断電流
ICBO
VCB=800V, IE=0
10
µA
コレクタしゃ断電流
ICES
VCE=1700V, RBE=0
1.0
mA
コレクタ・エミッタ降伏電圧
V(BR)CEO IC=10mA, RBE=∞
800
V
エミッタしゃ断電流
IEBO
VEB=4V, IC=0
1.0
mA
直流電流増幅率
hFE1VCE=5V, IC=1A
15
hFE2VCE=5V, IC=15A
4
7
次ページへ続く。
N7653
注文コード No. N7653
NPN 三重拡散プレーナ形シリコントランジスタ
超高精細度 CRT ディスプレイ水平偏向出力用
41504
41504KD TS IM ◎川浦 TA-100799
新
本書記載の製品は、極めて高度の信頼性を
要する用途(生命維持装置、航空機のコント
ロールシステム等、多大な人的・物的損害
を及ぼす恐れのある用途)に対応する仕様に
はなっておりません。そのような場合には、
あらかじめ三洋電機販売窓口までご相談下
さい。
本書記載の規格値(最大定格、動作条件範囲
等) を瞬時たりとも越えて使用し、その結果
発生した機器の欠陥について、弊社は責任
を負いません。
〒370-0596 群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番1号
1 : Base
2 : Collector
3 : Emitter
SANYO : TO-3PMLH
外形図 2174A
(unit : mm)
16.0
3.4
2.0
2.8
2.1
5.45
5.45
0.7
0.9
5.6
3.1
12
3


Similar Part No. - 2SC5966

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sanyo Semicon Device
2SC5960 SANYO-2SC5960 Datasheet
61Kb / 4P
Switching Regulator Applications
2SC5964 SANYO-2SC5964 Datasheet
43Kb / 5P
PNP / NPN Epitaxial Planar Silicon Transistors DC / DC Converter Applications
2SC5964 SANYO-2SC5964 Datasheet
473Kb / 8P
DC / DC Converter Applications
logo
ON Semiconductor
2SC5964 ONSEMI-2SC5964 Datasheet
325Kb / 1P
Bipolar Transistor (-)50V, (-)3A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single PCP
November, 2013
logo
Sanyo Semicon Device
2SC5964-TD-E SANYO-2SC5964-TD-E Datasheet
473Kb / 8P
DC / DC Converter Applications
More results

Similar Description - 2SC5966

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Micro Electronics
2N3414 MICRO-ELECTRONICS-2N3414 Datasheet
48Kb / 1P
NPN SILICON TRANSISTOR
logo
NEC
2SC3731 NEC-2SC3731 Datasheet
193Kb / 3P
NPN SILICON TRANSISTOR
BA1A4M NEC-BA1A4M Datasheet
133Kb / 2P
NPN SILICON TRANSISTOR
AA1L3Z NEC-AA1L3Z Datasheet
119Kb / 2P
NPN SILICON TRANSISTOR
2SD1698 NEC-2SD1698 Datasheet
116Kb / 2P
NPN SILICON TRANSISTOR
2SD1701 NEC-2SD1701 Datasheet
117Kb / 2P
NPN SILICON TRANSISTOR
logo
Seme LAB
2N1616 SEME-LAB-2N1616 Datasheet
22Kb / 2P
NPN SILICON TRANSISTOR
logo
Central Semiconductor C...
MPS3417 CENTRAL-MPS3417 Datasheet
58Kb / 1P
NPN SILICON TRANSISTOR
logo
NEC
NE688M23 NEC-NE688M23 Datasheet
19Kb / 2P
NPN SILICON TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
KSC5603D FAIRCHILD-KSC5603D_10 Datasheet
115Kb / 5P
NPN Silicon Transistor, Planar Silicon Transistor
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com