Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

2SC1505 Datasheet(PDF) 1 Page - NEC

Part # 2SC1505
Description  Silicon Power Transistor
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NEC [NEC]
Direct Link  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

2SC1505 Datasheet(HTML) 1 Page - NEC

  2SC1505 Datasheet HTML 1Page - NEC 2SC1505 Datasheet HTML 2Page - NEC 2SC1505 Datasheet HTML 3Page - NEC 2SC1505 Datasheet HTML 4Page - NEC 2SC1505 Datasheet HTML 5Page - NEC 2SC1505 Datasheet HTML 6Page - NEC 2SC1505 Datasheet HTML 7Page - NEC 2SC1505 Datasheet HTML 8Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
本文欄外の 印は,本版で改訂された主な箇所を示しています。
データ・シート
シリコン・パワー・トランジスタ
Silicon Power Transistor
2SC1505
NPN
三重拡散形シリコン・トランジスタ
カラー・テレビ・クロマ出力,音声出力用
資料番号
D14860JJ3V0DS00
(第 3 版)
 (旧資料番号 TC-5084B)
発行年月
October
 2000 NS CP(K)
1982, 2000
本資料の内容は,予告なく変更することがありますので,最新のものであることをご確認の上ご使用ください。
 2SC1505 は,高耐圧かつ高周波特性にすぐれており,カラー・
テレビのクロマ出力,音声出力(1.5 W)に最適です。
特  徴
○ 高耐圧である。VCBO = 300 V
○ コレクタ容量が小さい。Cob = 4.5 pF MAX.
絶対最大定格(TA = 25
°°°°C)
項 目
略号
条 件
定格
単位
コレクタ – ベース間電圧
VCBO
300
V
コレクタ – エミッタ間電圧
VCEO
300
V
エミッタ – ベース間電圧
VEBO
7.0
V
コレクタ電流
IC
200
mA
全損失
PT
TA = 25
°C1.2
W
TC = 25
°C15
W
ジャンクション温度
Tj
150
°C
保存温度
Tstg
–55
∼+150
°C
オーダ情報
オーダ名称
パッケージ
2SC1505
TO-220AB
★
(TO-220AB)


Similar Part No. - 2SC1505

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Savantic, Inc.
2SC1505 SAVANTIC-2SC1505 Datasheet
94Kb / 3P
Silicon NPN Power Transistors
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
2SC1505 JMNIC-2SC1505 Datasheet
160Kb / 3P
Silicon NPN Power Transistors
logo
Inchange Semiconductor ...
2SC1505 ISC-2SC1505 Datasheet
136Kb / 3P
Silicon NPN Power Transistors
logo
Savantic, Inc.
2SC1505 SAVANTIC-2SC1505 Datasheet
95Kb / 3P
Silicon NPN Power Transistors
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
2SC1505 JMNIC-2SC1505_15 Datasheet
160Kb / 3P
Silicon NPN Power Transistors
More results

Similar Description - 2SC1505

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NEC
2SC2331 NEC-2SC2331 Datasheet
265Kb / 6P
Silicon Power Transistor
2SC4342 NEC-2SC4342 Datasheet
56Kb / 8P
Silicon Power Transistor
logo
Comset Semiconductor
BDT82 COMSET-BDT82 Datasheet
359Kb / 3P
SILICON POWER TRANSISTOR
logo
Renesas Technology Corp
2SA1385-Z RENESAS-2SA1385-Z Datasheet
796Kb / 6P
SILICON POWER TRANSISTOR
2SA1412-Z RENESAS-2SA1412-Z Datasheet
785Kb / 6P
SILICON POWER TRANSISTOR
2SA1744 RENESAS-2SA1744 Datasheet
269Kb / 8P
SILICON POWER TRANSISTOR
2SB1431 RENESAS-2SB1431 Datasheet
257Kb / 8P
SILICON POWER TRANSISTOR
2SC3632-Z RENESAS-2SC3632-Z Datasheet
895Kb / 7P
SILICON POWER TRANSISTOR
logo
Comset Semiconductor
2N3441 COMSET-2N3441 Datasheet
98Kb / 2P
SILICON POWER TRANSISTOR
logo
Renesas Technology Corp
2SD1164-Z RENESAS-2SD1164-Z Datasheet
1Mb / 6P
SILICON POWER TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com