Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HT4932S Datasheet(PDF) 5 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

Part # HT4932S
Description  Highly integrated and minimal peripheral components
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOTCHIP [Hotchip Technology Co.,Ltd]
Direct Link  http://www.hotchip.com.cn/English/Index/index.html
Logo HOTCHIP - Hotchip Technology Co.,Ltd

HT4932S Datasheet(HTML) 5 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

  HT4932S Datasheet HTML 1Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4932S Datasheet HTML 2Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4932S Datasheet HTML 3Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4932S Datasheet HTML 4Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4932S Datasheet HTML 5Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4932S Datasheet HTML 6Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4932S Datasheet HTML 7Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4932S Datasheet HTML 8Page - Hotchip Technology Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
HT4932S
Ver1.1
5/8
移动电源管理方案
www.hotchip.com.cn
功能及参数
充电管理模块
1.内置基准源
2.最大充电电流可达 1A,Ich=1V/R1*1200
3.电池电压低于 2.8V 具有预充电功能(电流
=Ich*10%)
4.支持对 0V 电池充电
5.三段式充电: 涓流、大电流、恒压充电,保证
电池可以充满
6.充电电流随温度的升高而降低, 120℃的时候开
始降低,温度达到 150 度时,充电电流可以降
为 0
升压模块
1.同步整流升压,最高达 91%的转换效率,输出
电压固定 5.1V
2.可以用外部电阻 R3 调节最大输出电流,如果
悬空,则使用内部默认值,参见下表
R3 电阻值
悬空
33K
30K
27K
24K
4.2V 过流点
1.69A 1.31A 1.42A 1.52A 1.68A
3.0V 过流点
1.40A 0.99A 1.08A 1.19A 1.32A
*过流点与电感量,PCB layout 有较大的关系,上述值仅
供参考
3.超过最大输出电流后开始降电压,过流点随电
压电池降低而降低,更好兼容大电流设备
4.输出电压大于 5.8V 后进行过压保护,当输出
电压下降到 5.4V 后,自动恢复
5.具有过流保护与短路保护功能,通过插拔负载
自动解除,也可以通过开关解除
6.开关频率 1MHz
7.当负载插入时自动启动升压,当输出
没有负载时自动进入待机模式,也可以通过开
关启动升压
8.放电过程如果温度达到 150 度时,则过热保护
自动关闭输出进入待机。
充放电指示灯
1.充电以四灯跑马形式指示当前电量,达到界定
电量值的指示灯转为恒亮;
2.放电以四灯常亮的方式指示当前电量,高于界
定电量值的指示灯熄灭;
3.放电时如果电池电压低于 3.2V,则 L1 闪烁,
电压降到 2.8V 关机;在电池电压由低往高达到
3.0V 前,插入负载或者按动开关 L1 会闪烁8
秒,但升压不会启动。
4.由于客户使用的电池容量,内阻,以及布线等
因素,导致放电过程电量指示灯的转换可能不
是很准确。可通过 L4_TRIM 引脚使用一个外置
的电阻,校正 L4 的转灯电压值,其他指示灯的
电压值会跟随调整,从而指示更加合理
5.当需要调低 L4 指示灯熄灯阈值时,R2L 悬
空,通过调节 R2H 控制下调电压值为:Vadj=
H
R2
158
279
(V),R2H 的单位为 KΩ。当需要调
高 L4 指示灯熄灯阈值时,R2H 悬空,通过调节
R2L 控制上调电压值为:Vadj=
L
R2
282
(V),R2L
的单位为 KΩ。
参考调节偏移量:
设置
电阻
R2H=1.2M
R2L=NC
R2H=2.4M
R2L=NC
R2H=NC
R2L=NC
R2H=NC
R2L=2.7M
R2H=NC
R2L=1.3M
偏移
量
-200mV
-100mV
0mV
+100mV
+200mV



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com