Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HT4938H Datasheet(PDF) 4 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

Part # HT4938H
Description  Electrical Discharge ComputerIzatIon
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOTCHIP [Hotchip Technology Co.,Ltd]
Direct Link  http://www.hotchip.com.cn/English/Index/index.html
Logo HOTCHIP - Hotchip Technology Co.,Ltd

HT4938H Datasheet(HTML) 4 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

  HT4938H Datasheet HTML 1Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4938H Datasheet HTML 2Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4938H Datasheet HTML 3Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4938H Datasheet HTML 4Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4938H Datasheet HTML 5Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4938H Datasheet HTML 6Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4938H Datasheet HTML 7Page - Hotchip Technology Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
HT4938H
H
4/7
移动电源管理方案
www.hotchip.com.cn
Ver1.1
Iauto_off
自动关机负载电流
BAT=3.6V
Cout=22uF
mA
50
Ibtp
静态电流
BTP=3.6V
uA
15
40
OTP
过温保护
degC
150
OTP_HYS
迟滞
degC
30
功能及参数
充电管理模块
1.待机状态时,充电器插入马上进入充电状
态;如在刚升压时马上插入充电器,则需等待
几秒才能进入充电状态.
2. 内置基准源,当 VPROG 引脚悬空时,充饱
电压为 4.20V,接地时,充饱电压为 4.35V;
3
.最大充电电流可达 1A(PROG 短接到地时),
需要小于 1A 的充电电流时,在 PROG 引脚接
电阻 Rch 到地,Ich=1200/(Rch+1200)(A);
4
.电池电压低于 2.8V 具有预充电功能(电流
=Ich*10%);
5
.支持对 0V 电池充电;
6
.三段式充电: 涓流、大电流、恒压充电;
7.充电电流随温度的升高而降低, 芯片结温达
到 130
℃的时候开始降低,温度达到 150 度时,
充电电流可以降为 0;
升压模块
1
.同步整流升压,最高达 90%的转换效率,
输出空载电压固定 5.1V(典型值);
2
.Vbat>3.6V 时,输出带载电压不低于 4.8V
就能提供 1A 的输出能力;
3
.超过最大输出电流后开始降电压,过流点
随电压电池降低而降低,更好兼容大电流设备 ;
4
.当输出电压大于 5.8V 后进行过压保护,当
输出电压下降到 5.4V 后,自动恢复;
5.具有过流保护与短路保护功能,通过插拔负载
自动解除,也可以通过开关键解除;
6.开关频率 1MHZ,可以使用体积更小的电感;
7.待机状态时检测负载大于 10uA 电流时自动启动
升压,当输出负载电流小于 50mA 延时 8 秒自动进
入待机模式,也可以通过开关键启动升压
8.放电过程如果温度达到 150 度时,则过热保护
自动关闭输出进入待机;
边充边放
1
.支持边充边放,即外部充电器同时给手机
充电,也给移动电源充电。如果移动电源先插
手机再插充电器,则优先手机充饱;如果移动
电源先插适配器再插手机,则优先移动电源充
满;
2
.移动电源升压过程中,在输出端产生一个
周期 2 秒,脉宽 2mS 的充电器检测信号;当没
有充电器插入时,在 2mS 脉冲处,输出电压降
低到 4.7V,判别外部未插入充电器。当充电器
插入时,在 2mS 脉冲处,输出电压大于 4.7V 时,
判别充电器插入,系统自动进入边充边放状态;
3
.如果移除充电器,则自动启动升压;
4mS
2S
4mS
2S
5.1V
4.7V
升压断线检测
充电
充电器
插入



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com