Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HT4938H Datasheet(PDF) 5 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

Part # HT4938H
Description  Electrical Discharge ComputerIzatIon
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOTCHIP [Hotchip Technology Co.,Ltd]
Direct Link  http://www.hotchip.com.cn/English/Index/index.html
Logo HOTCHIP - Hotchip Technology Co.,Ltd

HT4938H Datasheet(HTML) 5 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

  HT4938H Datasheet HTML 1Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4938H Datasheet HTML 2Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4938H Datasheet HTML 3Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4938H Datasheet HTML 4Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4938H Datasheet HTML 5Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4938H Datasheet HTML 6Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4938H Datasheet HTML 7Page - Hotchip Technology Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
HT4938H
H
5/7
移动电源管理方案
www.hotchip.com.cn
Ver1.1
充放电指示灯
1
.充电以四灯跑马形式指示当前电量,达到
界定电量值的指示灯转为恒亮;
2
.放电以四灯常亮的方式指示当前电量,高
于界定电量值的指示灯熄灭;
3
.放电时如果电池电压低于 3.2V,则 L1 闪烁,
电压降到 2.8V 关机;在电池电压由低往高达到
3.2V
前,插入负载或者按动开关 L1 会闪烁8秒,
但升压不会启动;
手电灯控制功能
1
.双击可以开启手电恒亮功能,再次双击可
以关闭手电灯;
2.驱动白色 LED 时,不需要限流电阻,最高
可以输出 50mA 电流
NTC
1
.NTC 可以控制设备能够工作的电池温度范
围;
2.由于热敏电阻受电池温度的影响,当 NTC
引脚高于 80% Vcom 电压时,认为温度超出工作
范围,停止充电或者升压,当 NTC 引脚重新低
于 77% Vcom 时才恢复工作;
3.当 NTC 引脚低于 45% Vcom 电压时,认为
温度超出工作范围,停止充电或者升压,当
NTC
引脚重新高于 48% Vcom 时才恢复工作;
4.取合适的 NTC 元件就可以得到需要温度控
制范围。当不需要 NTC 功能时,请把 NTC 接
DPDN
引脚,否则系统不能稳定工作
充放电指示灯状态表
工作
模式
内置电池状态
(4.2V)
L1
L2
L3
L4
放电
模式
BAT<3.2V
闪烁
提示
灭
灭
灭
3.2≤BAT<3.45V
亮
灭
灭
灭
3.45≤BAT<3.65V
亮
亮
灭
灭
3.65≤BAT<3.80V
亮
亮
亮
灭
3.80≤BAT
亮
亮
亮
亮
充电
模式
3.65≤BAT
浪涌 浪涌 浪涌 浪涌
3.65≤BAT<3.80V
亮
浪涌 浪涌 浪涌
3.80≤BAT<4.00V
亮
亮
浪涌 浪涌
4.00≤BAT<4.22V
亮
亮
亮
浪涌
4.22≤BAT
亮
亮
亮
亮
待机
模式
-
灭
灭
灭
灭
工作
模式
内置电池状态
(4.35V)
L1
L2
L3
L4
放电
模式
BAT<3.2V
闪烁
提示
灭
灭
灭
3.2≤BAT<3.60V
亮
灭
灭
灭
3.60≤BAT<3.80V
亮
亮
灭
灭
3.80≤BAT<3.95V
亮
亮
亮
灭
3.95≤BAT
亮
亮
亮
亮
充电
模式
3.80≤BAT
浪涌 浪涌 浪涌 浪涌
3.80≤BAT<3.95V
亮
浪涌 浪涌 浪涌
3.95≤BAT<4.15V
亮
亮
浪涌 浪涌
4.15≤BAT<4.35V
亮
亮
亮
浪涌
4.35≤BAT
亮
亮
亮
亮
待机
模式
-
灭
灭
灭
灭
(注意上表中电压值,指的是充电或者放电过程中,
芯片 BTP 和 AGND 的电压)
PCB LAYOUT 参考
C1,C2 要紧靠芯片 2mm 以内,
并且到芯片管脚的
连线尽量短;为防止 L1 的热量影响芯片,L1 可稍



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com