Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HT7913E Datasheet(PDF) 4 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

Part # HT7913E
Description  A linear charging model in the built-in maximum 1 A linear charging mode
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOTCHIP [Hotchip Technology Co.,Ltd]
Direct Link  http://www.hotchip.com.cn/English/Index/index.html
Logo HOTCHIP - Hotchip Technology Co.,Ltd

HT7913E Datasheet(HTML) 4 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

  HT7913E Datasheet HTML 1Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT7913E Datasheet HTML 2Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT7913E Datasheet HTML 3Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT7913E Datasheet HTML 4Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT7913E Datasheet HTML 5Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT7913E Datasheet HTML 6Page - Hotchip Technology Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
HT7913E
4/6
www.hotchip.com.cn
Ver1.1
蓝牙音箱电源管理方案
Tss
软启动时间
mS
2
OVP
OVP 保护参考阈值
mV
660
680
700
OVP_HYS
OVP 阈值回滞
mV
615
635
654
Td_OVP
OVP 关断输出延时
uS
30
VSD1
升压工作时电量不足关机
VBAT 从高到低
V
2.8
VUVLO_R
升压欠压恢复
BAT 由低到高
V
3.00
Iauto_off
自动关机负载电流
BAT=2.8-4.2V
L=2.2uH
mA
25
50
75
OTP
过温保护
deg
C
150
OTP_HYS
迟滞
deg
C
30
功能及参数
充电管理模块
1.充饱电压设定为标准的 4.22V;
2.最大充电电流可达 1A;
3. 电池电压低于 2.8V 具有预充电功能(电流
=Ich*10%);
4. 支持对 0V 电池充电;
5.三段式充电: 涓流、大电流、恒压充电,保证电
池可以充满;
6. 充电电流随温度的升高而降低, 120℃的时候开
始降低,温度达到 150 度时,充电电流可以降为 0;
升压模块
1. 开关频率 650KHZ,驱动外部 NMOS, 输出电
压和输出电流可调;
2. 恒功率输出功能,过流点随电池电压降低而降低。
当输出电流超过过流点时,自动降低输出电压,保持
输出功率不变,直到输出电压下降到与电池电压相等
时关机;
3. 升压基准电压 0.6V,通过合适的分压电阻可以
改变输出电压,输出电压计算公式
Vout=0.6×(1+R3/R4),内置 OVP 功能,当输出电
压大于 Vovp=0.68×(1+R3/R4)升压会关闭;最高升
压必须小于 12V;
4. 最大输出电流由电阻 R2 决定,当电池电压在
3.6V 时,输出电流由下式计算: Iout=0.04/R2,在
其他电压时,最大输出电流误差不超过 15%;通常 1A
的输出 R2=0.04 欧,2A 的输出 R2=0.02 欧
5. 充电的过程中允许升压,指示灯按充电指示状态;
指示灯
ESOP8工作模式
***
内置电池状态
L1
放电模式
任意
充电模式
BAT<4.22
闪烁
4.22=BAT
待机模式
-
***ESOP8 放电模式不进行任何指示
EN 控制功能
1.EN 从高或悬空变低电平状态时,强制启动升压
功能;
2.EN 引脚悬空或者拉高时,升压不工作。
PCB LAYOUT 参考
C1,C2 要紧靠芯片 2mm 以内,并且到芯片管脚
的连线尽量短;连接 R3、R4、芯片 FB 脚的线



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com