Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM74HC595 Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM74HC595
Description  CMOS shift register
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM74HC595 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM74HC595 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM74HC595 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM74HC595 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM74HC595 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM74HC595 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM74HC595 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM74HC595 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
CMOS 移位寄存器 TM74HC595
www.szpth.com
V1.1
集成电路系静电敏感器件,在干燥季节或者干燥环境使用容易产生大量静电,静电放电可能
会损坏集成电路,建议采取一切适当的集成电路预防处理措施,不正当的操作和焊接,可能
会造成 ESD 损坏或者性能下降,芯片无法正常工作。
推荐工作条件
推荐工作条件
推荐工作条件
推荐工作条件
在----45
45
45
45℃
℃~
~+85
+85
+85
+85℃
℃下测试
下测试
下测试
下测试,
,除非另有说明
除非另有说明
除非另有说明
除非另有说明
TM74HC595
TM74HC595
TM74HC595
TM74HC595
参数
参数
参数
参数名称
名称
名称
名称
参数
参数
参数
参数符号
符号
符号
符号
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
最小值
最小值
最小值
最小值
最大值
最大值
最大值
最大值
单位
单位
单位
单位
直流电源电压
V
CC
2.0
5.5
V
直流输入电压
V
IN
0
5.5
V
DC
输出电压
V
OUT
0
V
CC
V
工作温度
T
A
V
CC =5V
-55
125
电气特性
电气特性
电气特性
电气特性
在 VDD=3.0V
VDD=3.0V
VDD=3.0V
VDD=3.0V~
~5.5V
5.5V
5.5V
5.5V 及工作温度为
及工作温度为
及工作温度为
及工作温度为----44440000℃
℃~
+85
+85
+85
+85℃
℃下测试
下测试
下测试
下测试,
,除非另有说明
除非另有说明
除非另有说明
除非另有说明
TM74HC595
TM74HC595
TM74HC595
TM74HC595
测试条件
试条件
试条件
试条件
数 值
25℃
-40℃—85℃ -55℃—125℃
参数
参数
参数
参数名称
名称
名称
名称
参数
参数
参数
参数
符号
符号
符号
符号 VDD
Min
Typ Max
Min
Max
Min
Max
单位
单位
单位
单位
2.0
1.46
1.46
1.46
4.5
3.23
3.23
3.23
输入高电平
VIH
6.0
4.30
4.30
4.30
V
2.0
0.52
0.52
0.52
4.5
1.32
1.32
1.32
输入低电平
VIL
6.0
1.77
1.77
1.77
V
2.0
1.9
2.0
1.9
1.9
4.5
4.4
4.5
4.4
4.4
6.0
IO=-20μA
5.9
6.0
5.9
5.9
4.5
IO=-4.0mA 4.18 4.31
4.13
4.10
输出高电平
(SQH)
VOH
6.0
VI=VIH
or VIL
IO=-5.2mA 5.68 5.8
5.63
5.60
V
2.0
1.9
2.0
1.9
1.9
4.5
4.4
4.5
4.4
4.4
6.0
IO=-20μA
5.9
6.0
5.9
5.9
4.5
IO=-6.0mA 4.18 4.31
4.13
4.10
输出高电平
(QA- QH)
VOH
6.0
VI=VIH
or VIL
IO=-7.8mA 5.68 5.8
5.63
5.60
V
2.0
0.0
0.1
0.1
0.1
4.5
0.0
0.1
0.1
0.1
6.0
IO=20μA
0.0
0.1
0.1
0.1
4.5
IO=4.0mA
0.17 0.26
0.33
0.40
输出低电平
(SQH)
VOL
6.0
VI=VIH
or VIL
IO=5.2mA
0.18 0.26
0.33
0.40
V
2.0
0.0
0.1
0.1
0.1
4.5
0.0
0.1
0.1
0.1
6.0
IO=20μA
0.0
0.1
0.1
0.1
4.5
IO=6.0mA
0.17 0.26
0.33
0.40
输出低电平
(QA- QH)
VOL
6.0
VI=VIH
or VIL
IO=7.8mA
0.18 0.26
0.33
0.40
V
静态电流
ICC
6.0
VI=VCC or GND
4
40
80
μA
开关特性
开关特性
开关特性
开关特性
在 VDD=3.0V
VDD=3.0V
VDD=3.0V
VDD=3.0V~
~5.5V
5.5V
5.5V
5.5V 及工作温度为
及工作温度为
及工作温度为
及工作温度为----44440000
TM74HC595
TM74HC595
TM74HC595
TM74HC595



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com