Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM74HC595 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM74HC595
Description  CMOS shift register
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM74HC595 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM74HC595 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM74HC595 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM74HC595 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM74HC595 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM74HC595 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM74HC595 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM74HC595 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
CMOS 移位寄存器 TM74HC595
www.szpth.com
V1.1
℃
℃
℃
℃~
~
~
~+85
+85
+85
+85℃
℃
℃
℃下测试
下测试
下测试
下测试,
,
,
,除非另有说明
除非另有说明
除非另有说明
除非另有说明
TTTTAAAA=25
=25
=25
=25℃
℃
℃
℃
TTTTAAAA====–
–
–
–40
40
40
40 ~
~
~
~ 85
85
85
85℃
℃
℃
℃
TTTTAAAA====–
–
–
–55
55
55
55 ~
~
~
~ 125
125
125
125℃
℃
℃
℃
参数名称
参数名称
参数名称
参数名称
参数
参数
参数
参数
符号
符号
符号
符号
测试条
测试条
测试条
测试条
件
件
件
件
范围
范围
范围
范围
范围
范围
范围
范围
范围
范围
范围
范围
位
位
位
位
SI to SCK 的开启时间
tsu
VDD=3.3
VDD=5.0
3.5
3.0
3.5
3.0
3.5
3.0
ns
SCK to RCK 的开启时间
tsu(H)
VDD=3.3
VDD=5.0
8.0
5.0
8.5
5.0
8.5
5.0
ns
SCLR to RCK 的开启时间
tsu(L)
VDD=3.3
VDD=5.0
9.0
5.0
9.0
5.0
9.0
5.0
ns
SI to SCK 的关断时间
th
VDD=3.3
VDD=5.0
1.5
2.0
1.5
2.0
1.5
2.0
ns
SCLR to RCK 的关断时间
th(L)
VDD=3.3
VDD=5.0
0
0
0
0
1.0
1.0
ns
SCLR to SCK 的恢复时间
trec
VDD=3.3
VDD=5.0
3.0
2.5
3.0
2.5
3.0
2.5
ns
SCK or RCK 的脉宽
tW
VDD=3.3
VDD=5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
ns
SCLR 的脉宽
tW(L)
VDD=3.3
VDD=5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
ns
时序特性
时序特性
时序特性
时序特性



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com