Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1650 Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1650
Description  Driver Control / Keyboard Scanned Special integrated circuit
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1650 Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1650 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1650 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1650 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1650 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1650 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1650 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1650 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1650 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1650 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
LED
LED
LED
LED 驱动控制
驱动控制
驱动控制
驱动控制////键盘扫描专用集成电路
键盘扫描专用集成电路
键盘扫描专用集成电路
键盘扫描专用集成电路 TM1650
TM1650
TM1650
TM1650
www.szpth.com
V1.0
5
A/KI1
A/KI1
A/KI1
A/KI1
B/KI2
B/KI2
B/KI2
B/KI2
C/KI3
C/KI3
C/KI3
C/KI3
D/KI4
D/KI4
D/KI4
D/KI4
E/KI5
E/KI5
E/KI5
E/KI5
F/KI6
F/KI6
F/KI6
F/KI6
G/KI7
G/KI7
G/KI7
G/KI7
DP/KP
DP/KP
DP/KP
DP/KP
xxHL(低四位)
xxHU(高四位)
B0
B0
B0
B0
B1
B1
B1
B1
B2
B2
B2
B2
B3
B3
B3
B3
B4
B4
B4
B4
B5
B5
B5
B5
B6
B6
B6
B6
B7
B7
B7
B7
68HL
68HU
DIG1
6AHL
6AHU
DIG2
6CHL
6CHU
DIG3
6EHL
6EHU
DIG4
1:显存地址命令:
MSB
LSB
MSB
LSB
MSB
LSB
MSB
LSB
B7
B7
B7
B7
B6
B6
B6
B6
B5
B5
B5
B5
B4
B4
B4
B4
B3
B3
B3
B3
B2
B2
B2
B2
B1
B1
B1
B1
B0
B0
B0
B0
显存地址
显存地址
显存地址
显存地址
0000
1111
1111
0000
1111
0000
0000
0000
68H
0000
1111
1111
0000
1111
0000
1111
0000
6AH
0000
1111
1111
0000
1111
1111
0000
0000
6CH
0000
1111
1111
0000
1111
1111
1111
0000
6EH
注:该指令用来设置显示寄存器的地址。
2:对显存地址写数据的时序:
ADDRESS: 向 TM1650 写显存地址
DATA:
向 TM1650 写要显示的数据。
一个完整的写显示时序
一个完整的写显示时序
一个完整的写显示时序
一个完整的写显示时序
Command1: 数据命令:48H。
Command2: 开显示,显示亮度级。
ADDRESS:
显存地址。
DATA:
显示数据。
绝对最大额定值范围
绝对最大额定值范围
绝对最大额定值范围
绝对最大额定值范围(1)(2)
参数
参数
参数
参数
范围
范围
范围
范围
单位
单位
单位
单位
VDD
逻辑电源电压
-0.5~+7.0
V
VIN
逻辑输入端电压范围
SDA,SCL
-0.5~VDD+0.5V
V
Topr
工作温度范围
-40~+85
℃



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com