Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1722 Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1722
Description  LCD Driver control circuit
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1722 Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1722 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1722 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1722 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1722 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1722 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1722 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1722 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1722 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1722 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 16 page
background image
LCD
LCD
LCD
LCD 驱动控制
驱动控制
驱动控制
驱动控制专用电路
专用电路
专用电路
专用电路
TM1722
TM1722
TM1722
TM1722
- 5 -
www.szpth.com
V1.1
7.3
7.3
7.3
7.3
地址设定
地址设定
地址设定
地址设定
MSB
LSB
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
B0
显示地址
1
1
0
0
1
0
02H
1
1
0
0
1
1
03H
1
1
0
1
1
0
06H
1
1
0
1
1
1
07H
1
1
1
0
1
0
0AH
1
1
1
0
1
1
0BH
1
1
1
1
1
0
0EH
1
1
1
1
1
1
0FH
B3B2B1B0:显示寄存器/背光驱动设置寄存器的地址
该指令用来设置显示寄存器或背光驱动设置寄存器的地址。上电时,地址设为00H。
设置显示寄存器的地址,当地址设为10H 或更高,数据被忽略,直到有效地址被设定
(00H~0FH)。
设置背光驱动设置寄存器的地址,当地址设为08H或更高,b3数据被忽略,有效地址被设
定在(00H~07H)范围内。
地址的选择:根据最近的有效数据设置指令来确定本次地址操作的对象。如果数据设置指
令是写数据到显示寄存器模式,那么本次地址设定的是显示寄存器地址;如果数据设置指令是
写数据到PWM控制寄存器模式,那么本次地址设定的是背光驱动设置寄存器的地址。
7.4
7.4
7.4
7.4
显示控制
显示控制
显示控制
显示控制
1
0
0
B4
B3
B2
B1
B0
b4:显示开关设置位;为1显示开,为0显示关
b3:LCD驱动偏压设置位;置1为1/2偏压;置0为1/3偏压
b2b1b0:LCD工作电压设置位;
当b2b1b0=111时,工作电压=VCC(VCC为芯片的工作电压)。当VCC=5V,b3=1的时候
(1/2偏压),调节电压的范围约2.24V-5V;b3=0(1/3偏压),调节电压的范围约是2.88-5V。
* 上电后,b4b3b2b1b0设为00111
MSB
LSB



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com