Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1722 Datasheet(PDF) 11 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1722
Description  LCD Driver control circuit
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1722 Datasheet(HTML) 11 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Back Button TM1722 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1722 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1722 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1722 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1722 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1722 Datasheet HTML 12Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1722 Datasheet HTML 13Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1722 Datasheet HTML 14Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1722 Datasheet HTML 15Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
LCD
LCD
LCD
LCD 驱动控制
驱动控制
驱动控制
驱动控制专用电路
专用电路
专用电路
专用电路
TM1722
TM1722
TM1722
TM1722
- 11 -
www.szpth.com
V1.1
十
十
十
十三
三
三
三、
、
、
、应用原理图
应用原理图
应用原理图
应用原理图
TM1722
TM1722
TM1722
TM1722 驱动
驱动
驱动
驱动 LCD
LCD
LCD
LCD 屏硬件电路
屏硬件电路
屏硬件电路
屏硬件电路:
:
:
:
VCD
DVD
CD
REP
R P N
PROG
L
SEC
MIN
PBC
MP3
+ C1
100U
C2
104
VCC
C1
101
C2
101
C3
101
R2
10K
R1
10K
R3
10K
VCC
VCC
注
注
注
注:滤
滤
滤
滤滤
滤
滤
滤滤
滤
滤
滤滤
滤
滤
滤滤
滤
滤
滤滤
滤
滤
滤 滤
滤
滤
滤VDD,
GND之
之
之
之之
之
之
之之
之
之
之之
之
之
之之
之
之
之之
之
之
之 之
之
之
之.
CLK
DIO
STB
VDD
DIO
CLK
STB
GND
SEG28
SEG29
SEG30
SEG31
SEG20/PW0
SEG22/PW2
SEG23/PW3
COM0
COM1
COM2
COM3
SEG4
SEG5
SEG6
SEG7
SEG12
SEG13
SEG14
SEG15
TM1722
COM0
COM1
COM2
COM3
SG4
SG5
SG6
SG7
SG12
SG13
SG14
SG15
SG20
SG22
SG23
SG28
SG29
SG30
SG31
▲
▲
▲
▲注意
注意
注意
注意:1、VDD、GND之间滤波电容在PCB板布线应尽量靠近TM1722芯片放置,加强滤波效果。
2、连接在DIO、CLK、STB通讯口上三个100P电容可以降低对通讯口的干扰。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com