Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1803 Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1803
Description  Three channel LED drive control special circuit
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1803 Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1803 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1803 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1803 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1803 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1803 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1803 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1803 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1803 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1803 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
三通道
三通道
三通道
三通道 LED
LED
LED
LED 驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
TM1803
TM1803
TM1803
TM1803
www.szpth.com
V1.3
开关特性
开关特性
开关特性
开关特性
(在 VCC=4.5V~6.5V 和-40℃~+85℃下,典型值 VCC=5V 和 TA=+25℃)除非另有说明
符号
符号
符号
符号
参数
参数
参数
参数
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
最小值
最小值
最小值
最小值
典型值
典型值
典型值
典型值
最大值
最大值
最大值
最大值
单位
单位
单位
单位
fosc
低速模式
--
-
400
-
KHz
tPLZ
传输延迟时间
DIN → DOUT
300
ns
tPZL
--
CL = 15pF, RL = 10K Ω
100
ns
TTHZ
下降时间
CL = 300pF,
OUTR/OUTG/OUTB
120
μs
Fdat
数据传输率
占空比50%
-
400
-
Kbps
CI
输入电容
--
15
pF
功能描叙
功能描叙
功能描叙
功能描叙
芯片采用单线通讯方式,采用归零码的方式发送信号。芯片在上电复位以后,接收DIN端打来的
数据,接收够24bit后,DO端口开始转发数据,为下一个芯片提供输入数据。在转发之前,DO口一
直拉低。此时芯片将不接收新的数据,芯片OUTR、OUTG、OUTB三个PWM输出口根据接收到的24bit
数据,发出相应的不同占空比的信号,该信号周期为1.5ms。如果DIN端输入信号为RESET信号,芯
片将接收到的数据送显示,芯片将在该信号结束后重新接收新的数据,在接收完开始的24bit数据后,
通过DO口转发数据,芯片在没有接收到RESET码前,OUTR、OUTG、OUTB管脚原输出保持不变,
当接收到10uS以上低电平RESET码后,芯片将刚才接收到的24bit数据所对应的PWM脉宽输出到
OUTR、OUTG、OUTB引脚上。
芯片采用自动整形转发技术,完全可以避免远距离传输较多点数时的信号衰减和失真,使得该
芯片的级联个数不受信号传输的限制,仅仅受限于刷屏速度之要求。
24bit
24bit
24bit
24bit的数据结构
的数据结构
的数据结构
的数据结构
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
R0
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
G0
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
B0
BIT23-BIT16
BIT15-BIT8
BIT7-BIT0
设定OUTR输出PWM占空比
设定OUTG输出PWM占空比
设定OUTB输出PWM占空比
MSB
LSB
高位先发,按照RGB的顺序发送数据。
低速模式时间
低速模式时间
低速模式时间
低速模式时间
符号
符号
符号
符号
参数
参数
参数
参数
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
最小值
最小值
最小值
最小值
典型值
典型值
典型值
典型值
最大值
最大值
最大值
最大值
单位
单位
单位
单位
T0H
输入0码,高电平时间
500
700
900
ns
T1H
输入1码,高电平时间
1600
1800
2000
ns
T0H’
输出0码,高电平时间
--
700
--
ns
T1H’
输出1码,高电平时间
--
1300
--
ns
T
0码或1码的周期时间
--
2.5
--
us
Treset Reset码,低电平时间
VDD=5.0V
GND=0V
8
24
us
注意
注意
注意
注意:
:
:
:发送 1 码或 0 码的周期时间为 2.5us(频率 400KHz)。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com