Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1831 Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1831
Description  6 channel LED drive IC
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1831 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1831 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1831 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1831 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1831 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1831 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1831 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1831 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
6666 通道
通道
通道
通道 LED
LED
LED
LED 驱动
驱动
驱动
驱动 IC
IC
IC
IC
TM
TM
TM
TM1831
1831
1831
1831
www.szpth.com
V1.1
推荐工作条件范围
推荐工作条件范围
推荐工作条件范围
推荐工作条件范围
在-40℃~+85℃下 除非另有说明
TM1831
参数
参数
参数
参数
测试
测试
测试
测试条件
条件
条件
条件
最小值
最小值
最小值
最小值 典型
典型
典型
典型值
值
值
值 最大值
最大值
最大值
最大值
单
单
单
单
位
位
位
位
直流参数规格表
直流参数规格表
直流参数规格表
直流参数规格表 VDD
VDD
VDD
VDD====5.0
5.0
5.0
5.0V
VV
V
VDD
逻辑电源电压
--
3.5
5.0
6.0
V
IDD
空载电流
VDD=5V,OUT0-OUT5
0.18
0.25
5.0
mA
VO
输出端耐压范围
OUT0~OUT5
--
22
24
V
IOLC
输出灌电流
VDD=5V,VOUTn=1.0V
40
45
50
mA
VZ5
VDD 稳压管稳压
VDD 串 R=4K
4.5
5.0
5.5
V
TA
工作温度范围
--
-40
--
+85
℃
TJ
工作结温范围
--
-40
--
+125
℃
电气特性
电气特性
电气特性
电气特性
在 VDD=3.5V~5.5V 和-40℃~+85℃下,典型值 VDD=5V 和 TA=+25℃ 除非另有说明
TM1831
参数
参数
参数
参数
测试
测试
测试
测试条件
条件
条件
条件
最小值
最小值
最小值
最小值
典型
典型
典型
典型值
值
值
值
最大值
最大值
最大值
最大值
单位
单位
单位
单位
VOL
低电平输出电压
IOL=20mA
0.2
0.4
0.6
V
IOLKG
输出漏电流
OUTn=OFF,
VOUTn=24V
--
--
0.1
uA
FOUT
PWM 频率
VDD=5.0V
0.7
1.05
1.4
KHZ
tAB
总通道开启时间
VDD=5.0V
0.8
1.0
1.2
S
tBD
总通道关闭时间
VDD=5.0V
0.8
1.0
1.2
mS
tAE
一个状态持续时间
VDD=5.0V
40
45
50
mS
tAC
一个通道开启时间
VDD=5.0V
650
670
690
mS
tAD
一个周期时间
VDD=5.0V
1.7
2.0
2.3
s
逻辑
逻辑
逻辑
逻辑图
图
图
图



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com