Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1906 Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1906
Description  12 - channel LED constant current drive
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1906 Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1906 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1906 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1906 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1906 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1906 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1906 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1906 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1906 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1906 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 16 page
background image
12
12
12
12 通道
通道
通道
通道 LED
LED
LED
LED 恒流驱动
恒流驱动
恒流驱动
恒流驱动 TM1
TM1
TM1
TM1906
906
906
906
www.szpth.c”’
在 VDD=5.0V 和-40℃~+85℃下,典型值 VDD=5.0V 和 TA=+25℃ 除非另有说明
符号
符号
符号
符号
参数
参数
参数
参数
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
最小值
最小值
最小值
最小值
典型值
典型值
典型值
典型值
最大值
最大值
最大值
最大值
单位
单位
单位
单位
f”sc1
低速模式传输速率
SET 悬空或接 GND
-
800
-
KHz
f”sc2
高速模式传输速率
SET 接 VDD
-
1.6
-
MHz
FOUT
OUT PWM 输出频率
OUTR, OUTG, OUTB
6.5
7
7.5
KHZ
tPLZ
传输延迟时间
DIN → DOUT
200
“s
tPZL
--
CL = 15pF, RL = 10K Ω
100
“s
TTHZ
下降时间
CL=300pF.
OUTR.OUTG OUTB
80
μs
CI
输入电容
--
15
pF
功能
功能
功能
功能描述
描述
描述
描述
本芯片采用单线通讯方式,采用归1码的方式发送信号 芯片在上电复位以后,接收DIN
端送来的数据,接收完4×24bit后,DO端口开始转发DIN端后续发来的数据,为下个级联芯片
提供输入数据 在转发数据之前,DO口一直为高电平 如果DIN输入RESET复位信号,芯片将
在复位成功后根据接收到的4×24bit数据输出相对应PWM占空比波形,且芯片重新等待接收新
的数据,在接收完先前的4×24bit数据后,通过DO口转发数据,芯片在没有接收到RESET信号
前,OUTR OUTG OUTB管脚原输出保持不变
DIN和FDIN同时检测输入信号,如果DIN在5’s内保持悬空或高电平状态,则芯片自动切换
到FDIN端选择信号输入 如果在5’s内都没有信号输入,则芯片切换到内控模式输入 FDIN只
有在DIN没有信号输入时才起作用,作为输入备用通道
芯片采用自动整形转发技术,信号不会失真衰减,使得该芯片的级联个数不受信号传送的
制,仅受 于刷屏速度的要求
注意
注意
注意
注意 DIN端如果保持接地,则本芯片OUT端口处于关断状态
内控模式
内控模式
内控模式
内控模式
当芯片电源正常,5’S后检测到DIN和FDIN均没有信号输入,芯片进入内控模式,进行如
下表花样循环闪烁
内控模式的花样闪烁如下
RGB
RGB
RGB
RGB状态
状态
状态
状态
状态序号
状态序号
状态序号
状态序号
RRRR
G
G
G
G
BBBB
0
0
0
0
1
1
0
0
2
0
1
0
3
1
1
0
4
0
0
1
5
1
0
1
6
0
1
1
7
1
1
1
注
0 关断, 1 导通



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com