Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP1001 Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP1001
Description  Interface control chip supporting QC2.0 fast charging protocol
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP1001 Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP1001 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP1001 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP1001 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP1001 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP1001 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP1001 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
TP1001
支持 QC2.0 快速充电协议的接口控制芯片
V1.1
Shenzhen TPOWER Semiconductor
5
于 V
DAT_REF(典型值 325mV)并且低于 VSEL_REF(典型值 2V)
至少 1.25 秒,TP1001 将进入 QC2.0 工作模式。在 QC2.0
模式下,只要 D+的电压低于 V
DAT_REF,TP1001 将复位
1.25 秒计时器,
进入 USB 电池充电规范 1.2 版兼容模式,
开关电源默认输出 5V 电压值。
TP1001 进入 QC2.0 工作模式后,
开关 N5 将关断。此时,
开关 N4 导通,将 D-通过一个 17
kΩ 的下拉电阻连接到地。
一旦 D-的电压下降到 V
DAT_REF 以下并持续至少 1 ms 时,
TP1001 立即开始接受受电设备通过数据线路 D+和 D-施
加的不同输出电压请求。下表是经过汇总的输出电压查
找表,将专用充电接口(DCP)的输出电压与开关 N1,N2
和 N3 的状态进行对应说明。
D+
D-
输出电压
开关状态
0.6V
0.6V
12V
N1=N2=ON,N3=OFF
3.3V
0.6V
9V
N1= ON,N2=N3=OFF
3.3V
3.3V
20V
N1=N2=N3=ON
0.6V
GND
5V(默认)
N1=N2=N3=OFF
当 USB 线缆断开时,D+的电压值被下拉电阻 R
PDR_D+拉
低(见典型应用图)。一旦 D+的电压低于 V
DAT_REF 时,
TP1001 将导通开关 N5 从而将 D+和 D-短路并且关断开
关 N1~N4。这时 TP1001 进入 USB 电池充电规范 1.2 版
兼容模式,电源默认输出 5V 电压值。R
PDR_D+的建议取
值为 R
PDR_D+=390kΩ。
保护功能
TP1001 具有多种保护功能以保证系统的稳定和可靠。包
括可选的 B 类规范输出电压抑制,芯片引脚开路保护,
芯片相邻引脚短路保护和芯片供电欠压保护等。
当 TP1001 只应用在 QC2.0 协议的 A 类规范的输出电压
范围(5V,9V,12V)时,可以通过将芯片的 V3 引脚短接到
VDD 来实现。此时 TP1001 抑制受电设备通过数据线路
D+和 D-施加的任何 20V 输出电压的请求。
PCB 布局
TP1001在进行PCB布局时,建议按以下规则进行:
走线
V1,V2,V3连接到开关电源的反馈网络,其走线要尽可能
的短;
芯片的地线离开关电源的反馈网络的地线要尽可能的短;
同时走线要远离开关电源的干扰源。TP1001部分电路的
地线必须先回到开关电源输出电容的地,再与电路其它
部分的地线连接。
旁路电容
VDD的旁路电容尽可能的紧靠芯片的VDD引脚和GND引
脚。
D+和D-电容
为了减小开关电源对TP1001的检测干扰,USB D+和D-
这两个输入引脚必须加旁路滤波电容到地,且电容须尽
可能的紧靠芯片的D+和D-引脚。C
D+和CD-的建议取值为
CD+ =CD-=100nF。当PCB布局走线不合理时,CD+和CD-
的取值可以在不影响TP1001检测功能的情况下,根据实
际情况适当加大。
R电阻
芯片基准电流设置电阻尽可能的紧靠芯片的R引脚。



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com