Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP5678 Datasheet(PDF) 2 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP5678
Description  40V 3A Synchronous Step-Down DC-DC Converter Chip
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP5678 Datasheet(HTML) 2 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP5678 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP5678 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP5678 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP5678 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP5678 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP5678 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
TP5678
40V 3A 同步降压型 DC-DC 转换芯片
V1.0
Shenzhen TPOWER Semiconductor
2
管脚
ESOP8L
管脚描述
管脚编号
管脚名称
描述
1
BST
内部高边功率管驱动电路的电源引脚,外接电容到 SW 引脚
2
VIN
芯片电源引脚,连接电容到地
3
SW
内部功率管开关输出引脚
4
GND
芯片地
5
GND
芯片地
6
FB
误差放大器反馈输入引脚,通过电阻分压设定输出电压
7
EN
芯片使能引脚
8
NC
悬空引脚
-
Exposed PAD
散热片,必须与 PCB 有良好焊接
极限参数(注 1)
参数
额定值
单位
VIN 到 GND 电压
-0.3~+40
V
SW 到 GND 电压
-0.3~VVIN+0.3
V
BST 到 GND 电压
VSW-0.3~VSW+6
V
FB,EN 到 GND 电压
-0.3~+6
V
功率损耗(注 2)
2
W
储存环境温度
-50~+150
℃
工作结温范围
-40~+150
℃
工作环境温度
-40~+105
℃
推荐工作范围
参数
符号
工作条件
推荐值
单位
芯片工作电压
VIN
正常工作
9~36
V
工作环境温度
TOP
正常工作
-20~+85
℃
注 1: 最大极限值是指超出该工作范围芯片可能会损坏。在短时间内施加器件允许的绝对最大额定值不会引起产品永久性的损坏,但
长时间用在器件允许的最大额定值时,会对产品的可靠性造成影响。推荐工作范围是指在该范围内芯片工作正常,但不完全保
证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电气参数规范。



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com