Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP5678 Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP5678
Description  40V 3A Synchronous Step-Down DC-DC Converter Chip
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP5678 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP5678 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP5678 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP5678 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP5678 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP5678 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP5678 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
TP5678
40V 3A 同步降压型 DC-DC 转换芯片
V1.0
Shenzhen TPOWER Semiconductor
3
对于未给定的上下限参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。
注 2:环境温度升高最大功耗会减小,这是由 TJMAX,ѲJA 和环境温度 TA 所决定的。最大允许功耗为 PDMAX=(TJMAX-TA)/ ѲJA 或是极限参
数范围给出的数字中比较低的那个值。
电气参数
(无特殊说明,Ta=25℃,VVIN=12V)
符号
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
电源启动
VVIN
输入电压
6.5
36
V
IQC
静态工作电流
VVIN= 12V,VEN=0V
200
uA
VST
VIN 启动电压
VVIN 上升
6.5
V
VUVLO
VIN 欠压保护
VVIN 下降
6.1
V
开关控制
VREF_FB
FB 反馈参考电压阈值
1
V
FOSC
工作频率
125
kHz
DMAX
最大占空比
97
%
TON_MIN
最小导通时间
400
ns
VOVP
输出过压保护阈值
相对正常带载时的输出电压
105
%
TOCP
输出过流/短路保护延时
20
ms
VEN_H
EN 使能逻辑高电平
2
V
VEN_L
EN 使能逻辑低电平
0.8
V
IEN
EN 上拉电流
4
uA
TREC
保护恢复时间
350
ms
功率管
RON_H
高边功率管导通电阻
80
m
Ω
RON_L
低边功率管导通电阻
80
m
Ω
ILEAK_H
高边功率管漏电流
1
uA
ILEAK_L
低边功率管漏电流
1
uA
温度控制
TSD
过温保护阈值
150
℃
THYS
过温保护滞回
15
℃



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com