Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP6273 Datasheet(PDF) 1 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP6273
Description  Current mode PWM power control chip
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP6273 Datasheet(HTML) 1 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP6273 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP6273 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP6273 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP6273 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP6273 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
TP6273
电流模式 PWM 功率控制芯片
V1.0
Shenzhen TPOWER Semiconductor
1
概述
TP6273 是一款低功耗的电流模式 PWM 控制芯片,采用了
自适应的绿色模式工作方式,根据系统的带载要求切换
Burst 模式,PFM 模式,或者 PWM 模式,大大降低了系统
损耗,提高转换效率。
TP6273 内部集成了多种保护功能以保证系统的稳定和可
靠,如过流保护、过载保护、VDD 过压保护、UVLO 和可
调节的过温保护等多种保护,特别针对系统应用中出现的
光耦次级端短路加入了可调节的保护。
TP6273 的待机功耗可以低于 60mW,配合芯片的多模式工
作方式可以实现六级能效,内置的频率抖动功能大大简化
了系统的 EMI 设计。
特点
 满足六级能效
 待机功耗<60mW@230V
 PWM,PFM 和 BURST 多模式切换
 内置频率抖动功能
 内置前沿消隐电路
 最大工作频率 65kHz
 集成斜率补偿功能
 集成输入线电压补偿
 逐周期峰值电流限制
 开机软启动
 输出过流保护功能
 输出短路保护功能
 芯片供电欠压保护功能
 芯片可编程的过温保护功能
 可编程的 HVDD 过压保护功能
 超低启动电流
 采用 SOT23-6 封装
应用
 DVD,打印机电源,机顶盒电源
 笔记本电脑以及平板电脑电源
 适配器
 LED 照明电源
典型应用电路


Similar Part No. - TP6273

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Shenzhen Tianyuan Semic...
TP6272AD TPOWER-TP6272AD Datasheet
511Kb / 5P
Current mode PWM power switch chip
TP6272BD TPOWER-TP6272BD Datasheet
511Kb / 5P
Current mode PWM power switch chip
More results

Similar Description - TP6273

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Cherry Semiconductor Co...
CS52843 CHERRY-CS52843 Datasheet
147Kb / 6P
Current Mode PWM Control Circuit
Rev. 12/23/97
logo
Wuxi Youda electronics ...
YD3842 YOUDA-YD3842 Datasheet
84Kb / 4P
CURRENT MODE PWM CONTROL CIRCUITS
YD3843 YOUDA-YD3843 Datasheet
85Kb / 4P
CURRENT MODE PWM CONTROL CIRCUITS
logo
Unisonic Technologies
UC3842A UTC-UC3842A_05 Datasheet
96Kb / 9P
CURRENT MODE PWM CONTROL CIRCUITS
UC3842A UTC-UC3842A_11 Datasheet
270Kb / 9P
CURRENT MODE PWM CONTROL CIRCUITS
logo
E-Tech Electronics LTD
UC3842A-3843A ETL-UC3842A-3843A Datasheet
308Kb / 9P
CURRENT MODE PWM CONTROL CIRCUITS
logo
ON Semiconductor
CS52845 ONSEMI-CS52845 Datasheet
59Kb / 8P
Current Mode PWM Control
December, 2001 - Rev. 3
logo
Unisonic Technologies
UC3842A UTC-UC3842A_17 Datasheet
286Kb / 9P
CURRENT MODE PWM CONTROL CIRCUITS
logo
Linkage Goston Electron...
SM8013B LINKAGE-SM8013B Datasheet
3Mb / 17P
Current PWM Control ChIp
logo
List of Unclassifed Man...
UTC3843D ETC-UTC3843D Datasheet
80Kb / 9P
CURRENT MODE PWM CONTROL CIRCUITS
2006.07.11
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com