Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP6273 Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP6273
Description  Current mode PWM power control chip
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP6273 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP6273 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP6273 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP6273 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP6273 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP6273 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
TP6273
电流模式 PWM 功率控制芯片
V1.0
Shenzhen TPOWER Semiconductor
3
推荐工作范围
参数
符号
工作条件
推荐值
单位
芯片工作电压
HVDD
正常工作
9~36
V
工作环境温度
TOP
正常工作
-20~+85
℃
注 1: 最大极限值是指超出该工作范围芯片可能会损坏。在短时间内施加器件允许的绝对最大额定值不会引起产品永久性的损坏,但
长时间用在器件允许的最大额定值时,会对产品的可靠性造成影响。推荐工作范围是指在该范围内芯片工作正常,但不完全保
证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电气参数规范。
对于未给定的上下限参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。
注 2:环境温度升高最大功耗会减小,这是由 TJMAX,ѲJA 和环境温度 TA 所决定的。最大允许功耗为 PDMAX=(TJMAX-TA)/ ѲJA 或是极限参
数范围给出的数字中比较低的那个值。
电气参数
(无特殊说明,Ta=25℃,HVDD=18V)
符号
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
电源启动
ISTART
启动电流
5uA
uA
IQC
静态工作电流
HVDD= 18V,VFB=0V
750
950
Ua
VST
HVDD 启动电压
HVDD 上升
13.6
14.6
V
VUVLO
HVDD 欠压保护
HVDD 下降
7.5
8.5
V
VHOVP
HVDD 过压保护
32
V
开关控制
VFB_OCP
系统过流保护触发电压
3.7
V
FOSC
工作频率
60
70
kHz
FJITTER
频率抖动
±4
%
DMAX
最大占空比
75
%
TON_MIN
最小导通时间
450
ns
VOCP
最大峰值电流保护阈值
850
mV
TOCP
输出过流/短路保护延时
100
ms
VBURST_H
BURST 上限电压
0.77
V
VBURST_L
BURST 下限电压
0.67
V
功率开关驱动
T_D
死区时间
FB=3V
100
ns
V_CLAMP
GATE 钳位电压
HVDD=30V
13.5
V
温度控制
VRT
过温保护阈值
2.3
V
VOVP
过压保护电压
RT 脚电压
4
V
IRT
RT 输出电流
RT 脚接地
100
uA



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com