Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

AM22A Datasheet(PDF) 1 Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD

Part # AM22A
Description  High Performance Switch Power Control ChIp
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LINKAGE [Linkage Goston Electronics Co., LTD]
Direct Link  http://www.linkage.cn/
Logo LINKAGE - Linkage Goston Electronics Co., LTD

AM22A Datasheet(HTML) 1 Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD

  AM22A Datasheet HTML 1Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD AM22A Datasheet HTML 2Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD AM22A Datasheet HTML 3Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD AM22A Datasheet HTML 4Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD AM22A Datasheet HTML 5Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD AM22A Datasheet HTML 6Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD AM22A Datasheet HTML 7Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD AM22A Datasheet HTML 8Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD AM22A Datasheet HTML 9Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 14 page
background image
功能描述
AM22A 芯片是专用小功率开关电源控制芯片,广泛用于电源适配器、LED电源、电磁炉、 空
调、DVD等小家电产品。
一、产品特点
• 采用双芯片设计,高压开关管采用双极型晶体管设计,以降低产品成本;控制电路采
用大规模MOS数字电路设计,并采用E极驱动方式驱动双极型晶体芯片,以提高高压开关
管的安全耐压值。内建自供电电路,不需要外部给芯片提供电源,有效的降低外部元
件的数量及成本。
• 芯片内集成了高压恒流启动电路,无需外部加启动电阻。
• 内置过流保护电路,防过载保护电路,输出短路保护电路,温度保护电路及光藕失效
保护电路。
• 内置斜坡补偿电路,保证在低电压及大功率输出时的电路稳定。
• 内置PWM 振荡电路,并设有抖频功能,保证了良好的EMC 特性。
• 内置变频功能,待机时自动降低工作频率,在满足欧洲绿色能源标准( < 0.3W )同
时,降低了输出电压的纹波。
• 内置高压保护,当输入母线电压高于保护电压时,芯片将自动关闭并进行延时重启。
• 内建斜坡电流驱动电路,降低了芯片的功耗并提高了电路的效率。
• 4KV 防静电ESD 测试。
AM22A 高 性 能 开 关 电 源 控 制 芯 片 v1.6
- 1 -
注:如需最新资料或技术支持,请与我们联系
sale@linkage.cn
业务电话:400-033-6518
www.linkage.cn


Similar Part No. - AM22A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
AiT Semiconductor Inc.
AM2210 AITSEMI-AM2210 Datasheet
1Mb / 9P
MOSFET N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE
REV1.0
AM2210DR AITSEMI-AM2210DR Datasheet
1Mb / 9P
MOSFET N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE
REV1.0
AM2210DVR AITSEMI-AM2210DVR Datasheet
1Mb / 9P
MOSFET N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE
REV1.0
logo
Ashcroft, Inc.
AM22BIABAR/1500A ASHCROFT-AM22BIABAR/1500A Datasheet
2Mb / 9P
ATE-2 Handheld Calibrator
RevG_01-31-23
AM22BIABAR/1500B ASHCROFT-AM22BIABAR/1500B Datasheet
2Mb / 9P
ATE-2 Handheld Calibrator
RevG_01-31-23
More results

Similar Description - AM22A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Linkage Goston Electron...
DK106 LINKAGE-DK106 Datasheet
5Mb / 14P
High Performance Switch Power Control ChIp
DK1203 LINKAGE-DK1203 Datasheet
3Mb / 6P
Low power off-line switch power control chip
DK1208 LINKAGE-DK1208 Datasheet
2Mb / 11P
12 W High Performance Resonance Switch Power Control chip
LNK203A LINKAGE-LNK203A Datasheet
4Mb / 6P
Low power off-line switch power control chip
LNK301D LINKAGE-LNK301D Datasheet
5Mb / 13P
High Performance Switch Power Control ChIp
LNK301P LINKAGE-LNK301P Datasheet
6Mb / 13P
High Performance Switch Power Control ChIp
LNK306D LINKAGE-LNK306D Datasheet
9Mb / 14P
High Performance Switch Power Control ChIp
logo
Jingjing Microelectroni...
EG1120 EGMICRO-EG1120 Datasheet
457Kb / 10P
HIgh-Performance ExclusIon PWM Control Switch
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM2710 HMSEMI-HM2710 Datasheet
895Kb / 9P
High performance, low cost offline PWM control switch
HM5011 HMSEMI-HM5011 Datasheet
610Kb / 10P
High-performance, low-cost offline PWM control power switch
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com