Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1803 Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Part # TM1803
Description  LED
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TITAN [Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.titanmec.com/index.php/en/
Logo TITAN - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

TM1803 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

  TM1803 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1803 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1803 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1803 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1803 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1803 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1803 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1803 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1803 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
3
©Titan Micro Electronics
www.titanmec.com
V1.5
三通道 LED 驱动控制专用电路
TM1803
推荐工作条件
在-45℃~+85℃下测试,除非另有说明
TM1803
单位
参数名称
参数符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
逻辑电源电压
VDD
4.5
5.0
6.5
V
驱动端口耐压
Vout
24.0
V
高电平输入电压
Vih
3.8
VDD
V
低电平输入电压
Vil
GND
1.5
V
高电平输出电流
Ioh
VCC=5.0V,SDO=4.8V
1
mA
低电平输出电流
Iol
VCC=5.0V,SDO=0.5V
10
mA
驱动端口灌电流
Iolc
OUTR, OUTG, OUTB =0.5V
40
45
mA
工作温度
Ta
-40
+85
℃
工作结温
Tj
-40
+125
℃
电气特性
在 VDD=3.0V~5.5V 及工作温度为-40℃~+85℃下测试,
除非另有说明
TM1803
单位
参数名称
参数符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
高电平输出电压
Voh
Ioh=-6mA
VDD-0.5
VDD
V
低电平输出电压
Vol
Iol=10mA
0.5
V
输入电流
Iin
DIN =接 VDD 或 GND
-1
1
μA
VDD 电流
Idd
OUTR, OUTG, OUTB ,DIN, DO=
开路,VDD=5.0V
1
3
5
mA
驱动端口灌电流
Iolc
OUTR, OUTG, OUTB 开= 0.5V
40
45
mA
输出漏电流
Iolkg
OUTR, OUTG, OUTB =OFF
0.1
μA
驱动端口 PWM 周期
TPWM
OUT 接 1K 上拉电阻
3
3.5
4
ms
动态电流损耗
Idddyn
OUTR, OUTG, OUTB =OFF
DO=开路
1
mA
热阻值
Rth(j-a)
79.2
190
℃/W
消耗功率
PD
Ta=25°C
250
mW
驱动端口导通电阻
Ron
VDD=5.0V
13
14
Ω
开关特性
在 VDD=3.0V~5.5V 及工作温度为-40℃~+85℃下测试,
除非另有说明
TM1803
单位
参数名称
参数符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
开关频率
Fc
400
KHz
传输延迟
Td
DIN → DOUT
300
ns
下降时间
Thl
CL = 300pF,
OUTR/OUTG/OUTB
120
μs
输入电容
Ci
15
pF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com