Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1809 Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Part # TM1809
Description  LED
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TITAN [Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.titanmec.com/index.php/en/
Logo TITAN - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

TM1809 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

  TM1809 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1809 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1809 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1809 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1809 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1809 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1809 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1809 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1809 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
©Titan Micro Electronics
www.titanmec.com
V1.5
9 通道 LED 驱动控制专用电路
TM1809
管脚功能
端口
I/O
功能描述
名称
管脚
DIN
14
I
显示数据输入
DO
3
O
显示数据级联输出
SET
2
-
接VDD:低速模式;悬空:高速模式
1OUTR
13
O
第1路 Red PWM控制输出
1OUTG
12
O
第1路 Green PWM控制输出
1OUTB
11
O
第1路 Blue PWM控制输出
2OUTR
10
O
第2路 Red PWM控制输出
2OUTG
9
O
第2路 Green PWM控制输出
2OUTB
8
O
第2路 Blue PWM控制输出
3OUTR
4
O
第3路 Red PWM控制输出
3OUTG
5
O
第3路 Green PWM控制输出
3OUTB
6
O
第3路 Blue PWM控制输出
VDD
1
-
DC 5V±10%,内置5V稳压管,须外串电阻
GND
7
-
接系统地
在干燥季节或者干燥使用环境内,容易产生大量静电,静电放电可能会损坏集成电路,天微电子建议采取
一切适当的集成电路预防处理措施,不正当的操作和焊接,可能会造成 ESD 损坏或者性能下降, 芯片无
法正常工作。
绝对最大额定值范围(1)(2)
参数
范围
单位
VDD
逻辑电源电压
-0.5 ~+7.0
V
VIN
输入端电压范围
DIN,SET
-0.5~VDD+0.5
V
IOUT
输出端电流(DC)
OUTR,OUTG,OUTB
60
mA
VOUT
输出端电压范围
OUTR,OUTG,OUTB
-0.5~+30.0
V
FCLK
时钟频率
DIN
800
KHZ
Topr
工作温度范围
-40~+85
℃
Tstg
储存温度范围
-55~+150
℃
ESD
人体模式(HBM)
2000
V
机器模式(MM)
200
V
(1)以上表中这些等级,芯片在长时间使用条件下,可能造成器件永久性伤害,降低器件的可靠性。我们不建议在
其它任何条件下,芯片超过这些极限参数工作。
(2)所有电压值均相对于系统地测试。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com