Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

BAT40 Datasheet(PDF) 39 Page - Pentair plc. All rights reserved.

Part # BAT40
Description  BATTERY BACKUP SYSTEM
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PENTAIR [Pentair plc. All rights reserved.]
Direct Link  https://www.pentair.com/
Logo PENTAIR - Pentair plc. All rights reserved.

BAT40 Datasheet(HTML) 39 Page - Pentair plc. All rights reserved.

Back Button BAT40 Datasheet HTML 35Page - Pentair plc. All rights reserved. BAT40 Datasheet HTML 36Page - Pentair plc. All rights reserved. BAT40 Datasheet HTML 37Page - Pentair plc. All rights reserved. BAT40 Datasheet HTML 38Page - Pentair plc. All rights reserved. BAT40 Datasheet HTML 39Page - Pentair plc. All rights reserved. BAT40 Datasheet HTML 40Page - Pentair plc. All rights reserved. BAT40 Datasheet HTML 41Page - Pentair plc. All rights reserved. BAT40 Datasheet HTML 42Page - Pentair plc. All rights reserved. BAT40 Datasheet HTML 43Page - Pentair plc. All rights reserved. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 39 / 46 page
background image
Conexiones • Configuración
39
Presione el botón ‘Prueba del sistema’; sosténgalo
durante un segundo; suéltelo. El LED ‘Estado de la
bomba’ debería dejar de destellar.
AVISO: durante el funcionamiento normal, el LED
destellando ‘Estado de la bomba’ indica que la bomba
se ha encendido en su ausencia.
1. Presione y sostenga el botón ‘Prueba del sistema’.
Todos los LED se encenderán y el timbre sonará.
Suelte el botón y los LED se apagarán, la bomba se
debería detener y el timbre debería dejar de sonar.
2. El LED ‘Estado de la batería’ indica la capacidad de la
batería cuando no exista alimentación eléctrica CA.
A. Continuamente ENCENDIDO - el voltaje de la
batería es superior a 10,9 voltios de CC (10,9V CC)
y la capacidad es superior al 20%.
B. Sonido bip lento/Destello lento de LED - La capa-
cidad de la batería está entre 0 y el 20%.
C. Sonido bip rápido/Destello rápido de LED - la
batería está muy descargada. La batería conti-
nuará cargándose (si existe la alimentación eléc-
trica de 115V CC al cargador) con una velocidad
de .5 AH hasta que la carga de la batería sea
superior al 20%.
Cuando se presente la primera advertencia (sonido
bip lento/destello lento), le quedarán aproximada-
mente 2 horas (o menos) de funcionamiento de la
bomba. El tiempo real de funcionamiento dependerá
de la condición de la batería y puede que sean sola-
mente 15 minutos.
4. Conecte el cable de alimentación eléctrica
(suministrado) a la entrada de energía del cargador/
controlador.
AVISO: cuando conecte la unidad por primera vez o cuando reciba alimentación eléctrica por primera vez de la
batería, el LED ‘Estado de la batería’ detallará durante 3 segundos.
AVISO: para activar cualquier botón de control, presione y sosténgalo durante 1 segundo.
Visualización de LED y botones de control



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com