Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

BAT40 Datasheet(PDF) 24 Page - Pentair plc. All rights reserved.

Part # BAT40
Description  BATTERY BACKUP SYSTEM
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PENTAIR [Pentair plc. All rights reserved.]
Direct Link  https://www.pentair.com/
Logo PENTAIR - Pentair plc. All rights reserved.

BAT40 Datasheet(HTML) 24 Page - Pentair plc. All rights reserved.

Back Button BAT40 Datasheet HTML 20Page - Pentair plc. All rights reserved. BAT40 Datasheet HTML 21Page - Pentair plc. All rights reserved. BAT40 Datasheet HTML 22Page - Pentair plc. All rights reserved. BAT40 Datasheet HTML 23Page - Pentair plc. All rights reserved. BAT40 Datasheet HTML 24Page - Pentair plc. All rights reserved. BAT40 Datasheet HTML 25Page - Pentair plc. All rights reserved. BAT40 Datasheet HTML 26Page - Pentair plc. All rights reserved. BAT40 Datasheet HTML 27Page - Pentair plc. All rights reserved. BAT40 Datasheet HTML 28Page - Pentair plc. All rights reserved. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 46 page
background image
Câblage • Mise en place
24
AVIS : Lors du fonctionnement normal, le témoin DEL d’état de la
pompe se met à clignoter pour indiquer que la pompe s’est mis en
fonction pendant votre absence.
1.
Appuyer sur la touche de ‘System Test’ vérification du système et le
tenir enfoncé. Tous les témoins DEL vont s’allumer, la pompe va se
mettre en fonction et l’alarme va retentir. Relâcher la touche pour
éteindre les témoins DEL, arrêter la pompe et couper l’alarme.
2.
Le témoin DEL d’état de la batterie indique la capacité de la
batterie lorsque l’alimentation CA est coupée.
A.
Continuellement allumé - la tension de la batterie est supé-
rieure à 10,9 volts de courant continu (10,9 V CC) et sa capa-
cité est supérieure à 20 %.
B.
Bip lent/clignotement lent du témoin DEL - la capacité de
la batterie se trouve entre 0 et 20 %.
C.
Bip rapide/clignotement rapide du témoin DEL - la batterie
est gravement déchargée. La batterie va continuer de se
charger (tant que le chargeur reçoit une alimentation CA
de 115 V) à un rythme de 0,5 AH jusqu’à ce que la charge de
la batterie soit supérieure à 20 % de sa capacité.
Lors du premier avertissement (bip lent/clignotement lent), la
pompe continuera à fonctionner pendant environ 2 heures (ou
moins). Le temps de fonctionnement réel dépend de l’état de la
batterie; il peut être aussi bas que 15 minutes.
4.
Brancher le câble d’alimentation (fourni) dans la prise
d’alimentation du chargeur/contrôleur.
AVIS : lorsque l’unité est branchée ou qu’elle obtient de l’énergie de la part de la batterie pour la première fois, le témoin
DEL d’état de la batterie clignote pendant 3 secondes.
AVIS : pour activer une touche de commande, l’enfoncer pendant 1 seconde.
Affichage DEL et touches de commande



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com