Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM7707 Datasheet(PDF) 34 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Part # TM7707
Description  Two-bIt digital analog converter
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TITAN [Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.titanmec.com/index.php/en/
Logo TITAN - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

TM7707 Datasheet(HTML) 34 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Back Button TM7707 Datasheet HTML 30Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7707 Datasheet HTML 31Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7707 Datasheet HTML 32Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7707 Datasheet HTML 33Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7707 Datasheet HTML 34Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7707 Datasheet HTML 35Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7707 Datasheet HTML 36Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7707 Datasheet HTML 37Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7707 Datasheet HTML 38Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 46 page
background image
©
Titan Micro Electronics
V1.1
www.titanmec.com
-34-
24 bit 模数转换器 TM7707/8
出速率的时间后,
DRDY 返回低电平以指示在数据寄存器中有一个新的有效字。复位后,
器件在默认状态下工作,一般,在一次
RESET 命令后需要设置所有的寄存器,并进行一
次校准。
即使
RESET 输入处于低电平,片内振荡器电路仍继续工作,MCLK OUT 引脚的主时
钟信号继续有效。因此,在由
TM7707/8 提供系统时钟的应用中,TM7707/8 在复位过程中,
产生一个不间断的主时钟信号。
三十七、等待模式
在不需要提供转换结果的情况下,通信寄存器中的
STBY 位允许用户将器件设置在掉
电模式下工作。在等待模式下,
TM7707/8 保留所有片内寄存器(包括数据寄存器)中的所
有内容。脱离等待模式后,器件开始处理数据,在
STBY 位写入 0 的 3 ×1/输出速率时间后,
数据寄存器中可有新的有效数据。
STBY 位不影响数字接口,也不影响 DRDY 位的状态。如果 DRDY 处于高电平,而
STBY 处于低电平,它将保持高电平直到数据寄存器中有新的有效字。如果 DRDY 处于低
电平,
STBY 也处于低电平,它将保持低电平直到数据寄存器被更新。如果在 DRDY 为低
电平时,器件进入等待模式 (表明数据寄存器中有未读的有效字)
,可以在等待模式下读出
数据寄存器中的数据。读操作后,
DRDY 将回到高电平。
器件在等待模式下工作,减小了总电流,采用外部时钟且外部主时钟停止,
VDD =5V 时,
电流的典型值为
9 μ A,VDD=3V 时,电流的典型值为 4 μ A。外部时钟持续工作,在这两种
电源电压下等待电流分别增加到
150 μ A,75 μ A。若用晶体或陶瓷谐振器作为时钟源,则
5V 和 3.3V 电源电压下的总电流分别是 400 μ A 和 90 μ A。这是因为在等待模式下,片内振
荡电路继续工作。这在由
TM7707/8 提供系统时钟的应用中,是很重要的,这样即使在等待
模式下,
TM7707/ TM7708 仍能产生不间断的主时钟信号。
三十八、精确度
Σ- ΔADC,象 VFC 和其它的 ADC 一样,不包含任何非单调源,本身提供无漏码功能。
由于利用高质量的片内电容器,
TM7707/8 能获得极好的线性,这种电容器的电容/ 电压系
数很低。通过在输入级应用削波稳定技术,
TM7707/8 还具有低输入漂移。为确保在工作温
度范围内的良好性能,
TM7707/8 使用数字校准技术以取得最小的偏移和增益误差。
三十九、漂移
TM7707/8 使用削波稳定技术使输入偏移量的漂移达到最小。注入到模拟开关器中的电
荷和采样节点的直流漏电流是偏移电压漂移的主要来源。直流输入漏电流本质上与选定的增
益无关。变换器的增益漂移主要取决于内部电容器的温度,它不受漏电流的影响。
因偏移的漂移或增益漂移而产生的测量误差可以通过下次校准时消除。使用系统校准还
能够使信号调节电路里的偏移和增益误差最小。积分或差分线性误差不受温度变化的影响。
四十、电源
TM7707/8 的电源电压范围为 2.7V~5.25V。为避免电流过大,在信号送到 REF IN、
AIN 或逻辑输入引脚之前,应先给 TM7707/8 供电。如果不可能这样做,则必须要限制流过
这些引脚的电流。如果
TM7707/8 和系统数字电路使用各自的电源,应先给 TM7707/8 供电。
如 果不 能保证 这一 点,限 流电 阻应和 逻辑输 入端 串联 以限制 电流。 器件 的锁 定电流
(
Latch-up current )大于 100mA。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com