Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM7707 Datasheet(PDF) 44 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Part # TM7707
Description  Two-bIt digital analog converter
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TITAN [Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.titanmec.com/index.php/en/
Logo TITAN - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

TM7707 Datasheet(HTML) 44 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Back Button TM7707 Datasheet HTML 38Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7707 Datasheet HTML 39Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7707 Datasheet HTML 40Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7707 Datasheet HTML 41Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7707 Datasheet HTML 42Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7707 Datasheet HTML 43Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7707 Datasheet HTML 44Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7707 Datasheet HTML 45Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7707 Datasheet HTML 46Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 44 / 46 page
background image
©
Titan Micro Electronics
V1.1
www.titanmec.com
-44-
24 bit 模数转换器 TM7707/8
图
24
利用
TM7707 进行 RTD 测量
五十一、智能发射器
另一个应用领域是在低功率、单电源、三线接口的智能发射器中。这里,整个智能发射
器必须在
4 ~20mA 的环路中进行工作。环路容许向发射器供电的总电流低到 3.5mA。其
中
TM7707 仅消耗 320 μ A 的电流,留下至少 3mA 的电流给发射器的其它部分。图 25 所
示是包含
TM7707 的一个智能发射器的方框图。带有双输入通道的 TM7707 对于需要辅助
通道以测定变量用来修正主通道的系统特别适合。
五十二、电池监控
另一个要求应用低功率,单电源工作的领域就是在便携式装置中的电池监控。图
26 是
一个电池监控器的方框图,包括
TM7707 和用来差分测量每一节电池的两端电压的外部多
路器 (
multiplexer )。TM7707 的第二个通道用来监控电池的漏电流。带有双输入通道的
TM7707 很适合用于需要两个输入通道的测量系统,就象在本例中,用来监控电压和电流。
因
TM7707 能够适应很弱的输入信号,所以 RSENSE 能用很小的阻值,这样就能够降低不
必要的电源损耗。
这个系统工作在增益为
128 的情况下,满标度为±9.57mV 的信号能以 2 μV
的分辨率进行测量,并给出
13.5 位的稳定性能。为了在非缓冲模式下获得额定的特性,假
定模拟输入电压的绝对值在
GND-30mV 和 VDD +30mV 之间,输入共模范围为 GND 到 VDD 。
25℃时,在性能不降低的情况下,TM7707 能够承受 GND-200mV 的绝对电压,但漏电流
在温度升高时将增大很多。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com