Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP5600 Datasheet(PDF) 2 Page - Billiton Ltd.

Part # TP5600
Description  SynchronIzatIon Switch SynchronIzatIon Switch 2 A
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP5600 Datasheet(HTML) 2 Page - Billiton Ltd.

  TP5600 Datasheet HTML 1Page - Billiton Ltd. TP5600 Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP5600 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP5600 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP5600 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP5600 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP5600 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP5600 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP5600 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 21 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
2
REV_2.0
TP5600 移动电源专用 5 合 1 集成电路
概述
TP5600是一款功能强大的主要用于移动电源的超大规模集成电路,内部将
防输入电源反接等多重保护、自动充电管理、自动升压管理、电量显示、电池保
护等5大功能全部集成到单一芯片中,功能强大但外围应用电路简单,性能稳定
可靠,免调试大生产,高效高良率。
TP5600采用独特的单一电感复用技术,内置高效同步降压4.2V 2A锂电池充
电电路和同步升压型5V 2A输出电路;4路LED显示输出,可以5段显示充电和放
电时的电量,可适用于红、绿、蓝光LED直接驱动,也同时用于异常状态报警显
示;无需外部电池保护电路,内部集成电池多种输入和输出保护(过压、过充、
欠压、过流、短路等)。
TP5600内部特别集成输入电源反接保护,防止在生产、维修、用户连接意
外等情况下电源反接引起的锂电池损坏、燃烧等安全问题。
同时TP5600 提供外围简单的电路供客户选择不同的功能和性能:如充电输
入电源掉电时是否自动转升压;轻载自动停机(升压时);降压充电恒流调整;
5V升压输出最大限流调整。
QFN24超小型封装散热性能好,简单的外围电路,使得TP5600也非常适用
于其他便携式设备的独立大电流充电或独立的升压管理应用。
TP5600具有宽输入电压(4.2-7V MAX),充电时对电池充电分为涓流预充、
恒流、恒压三个阶段,涓流预充电电流、恒流充电电流都通过外部电阻调整,典
型充电电流为2A,最大充电电流可达2.5A。充电时电池电压上升,4LED分段显
示状态和电量。充电开关频率700KHz的开关工作模式使它可以使用较小的外围
器件,并在大电流充电中仍保持较小的发热量。
TP5600内置适配器功率自适应电路,当VIN电流驱动不够,引起VIN下降到
4.2V时,内部自动减少充电电流,以适应不同的功率的USB口、电源或适配器。
TP5600内置防反接PMOSFET1、防倒灌PMOSFET2电路,所以外部无需二
极管等反接保护,最大可承受输入-10V输入反接电压。
TP5600同步升压电路可以恒压/限流输出,电压内部固定5V,电流可达2A,
限流值可以通过外部设置调整(VIlmt):通过限制电池端输出电流,从而控制
VOUT输出功率。
升压启动时有软启动保护,有输出短路和过流保护(250ms长时过流/短路停
机)。
根据成本和性能的需求灵活选择 外接 NMOS 内阻 10-30mΩ , 可以驱动
5V(0.3A-2A) 。 5V2A 效率可达 94%(VBAT=4.0V , RNMOS=0.015Ω ,如 NMOS
8804),5V 1A时效率96% (VBAT=4.0V,RNMOS=0.015Ω,如NMOS
8210/8205)。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com