Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP5602B Datasheet(PDF) 14 Page - Billiton Ltd.

Part # TP5602B
Description  LIthIum-battery lIthIum-synchronous type 3 A lithium battery charge
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP5602B Datasheet(HTML) 14 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP5602B Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP5602B Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd. TP5602B Datasheet HTML 12Page - Billiton Ltd. TP5602B Datasheet HTML 13Page - Billiton Ltd. TP5602B Datasheet HTML 14Page - Billiton Ltd. TP5602B Datasheet HTML 15Page - Billiton Ltd. TP5602B Datasheet HTML 16Page - Billiton Ltd. TP5602B Datasheet HTML 17Page - Billiton Ltd. TP5602B Datasheet HTML 18Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 22 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
14
REV_2.1
池来做电源,而避免电源复位或重启。
VIN 断电:
auto_up 端口,不固定接 VIN,则,
auto_up 和 key~可作为手动模式转换
按键。VIN 掉电后无自动转升压功能,
直接待机;但充电时 key~键也不禁止
( 停止充电模式 , 进 入 升 压 模 式 ,
VIO=VIN 和升压 5V 的高者)。auto_up
键后将进入充电或待机模式(停止升压
模式)。
auto_up 端口 RC 回路接到 VIN(如
典型应用电路),则 VIN 上电后即自动
充电模式,不管以前什么状态,key~
键无效。VIN 掉电后自动转升压模式
(无须 key~按键),key~键也有效。推荐
使用该功能选项。
放电升压过程:
典型应用情况下 , 充 电 掉 电 和
key~低电平脉冲都可触发 VIO 从 0V
到 5V 的升压过程。同时 LED 显示电
量 3 秒左右后熄灭(TP5602B 为长亮)。
升压时 , PMOS1 关闭 ,
dn~_up=VIO,
VIN=0V,
Vint1 和 VREG
启动,EXT 驱动 NMOS 开关电感,
PMOS2 为升压同步,将 VIO 泵至 5V
DC,供手机、平板电脑等便携式设备
充电,使用。
内部有 VIO 自适应软启动限流
(VIO 上升,允许输出电流越大)、逐
周期限流、限制平均电池电流、芯片
过温度保护、长时(250mS)短路和过
流停机保护等多重保护功能,外部可
不需要使用额外的电池保护电路。也
减少外部保护电路的损耗,提高电池
电源转换效率。
TP5602 升压时 LED 灯显示如下:
电池电压
( 放电模
式)
闪烁/长亮 3
秒
闪烁方式
0 - 2.4
都不亮
关机
2.4- 3.0
LED4-1/无长
亮
快闪 6 次
欠压报警
3.0-3.5
无/LED1
3.5-3.7
无/LED2-1
3.7-3.9
无/LED3-1
3.9-4.2
无/LED4-1
VIO 过载
LED4-1/无
快闪 6 次
芯片过温 LED4-1/无
快闪 6 次
TP5602B 升压时 LED 灯显示如下:
电池电压
( 放电模
式)
闪烁/长亮
闪烁方式
0 - 2.4
都不亮
关机
2.4- 3.0
LED4-1/无长
亮
快闪 6 次
欠压报警
3.0-3.5
无/LED1
3.5-3.7
无/LED2-1
3.7-3.9
无/LED3-1
3.9-4.2
无/LED4-1
VIO 过载
LED4-1/无
快闪 6 次
芯片过温 LED4-1/无
快闪 6 次
升压工作时的自动停止:
升压电路正常工作开始后,如果输
出有负载,同时负载足够大,典型条
件下 IOUT>50mA,升压电路一直工作,
不停机;如果轻载 IOUT<50mA(根据温
度,电池电压,电感值等会有所不同),
一般表明外部充电结束,或无负载接
入,经过连续 10S 左右的持续检测,
芯片将自动停止升压,转为待机模式;



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com