Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP5602B Datasheet(PDF) 15 Page - Billiton Ltd.

Part # TP5602B
Description  LIthIum-battery lIthIum-synchronous type 3 A lithium battery charge
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP5602B Datasheet(HTML) 15 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP5602B Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd. TP5602B Datasheet HTML 12Page - Billiton Ltd. TP5602B Datasheet HTML 13Page - Billiton Ltd. TP5602B Datasheet HTML 14Page - Billiton Ltd. TP5602B Datasheet HTML 15Page - Billiton Ltd. TP5602B Datasheet HTML 16Page - Billiton Ltd. TP5602B Datasheet HTML 17Page - Billiton Ltd. TP5602B Datasheet HTML 18Page - Billiton Ltd. TP5602B Datasheet HTML 19Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 22 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
15
REV_2.1
待机模式下可以再次升压(key~键
低电平脉冲触发),也可以自动进入充
电(VIN >4.3V)待机模式下,VIO,VIN
与 VBAT 完全隔离, 芯片系统耗电仅
仅 6uA。
升压时需要手动或外部控制停止
不 管 是 否 轻 载 , 用 户 可 以 将
auto_up 端口通过开关或电阻上拉到高
电平 Vint2。升压即停止,key~键不起
作用,此时为待机状态,可以进入充
电模式;auto_up 变低后,芯片又自动
回到升压状态(不管是否按下 key~键)。
CPU 控制停机的接法:
CPU 开漏 NMOS 口输出上拉 3M
欧姆的电阻接 auto_up 与 Vint2 之间。
大电阻 3M 电阻是为了降低电池待机
电流。
Key~引脚控制停机方法:
典型电路中 KEY2 长按 2.5S 即可
实现升压停机。
VIO 和输出电流:
芯片内部有 VIO=5V 固定输出的
的取样电阻,用户无须外部调整电阻。
输出最大电流有 Rsb 和 V_Ilmt 的值决
定,(见 VS 端口的设置)。最大充电电
流有 Rsb 设置,与 V_Ilmt 无关;
电池最大放电电流由 V_Ilmt 外部
设置为 1-4 倍(对应 0V-1V V_Ilmt)的
最大充电电流。 升压 时加上内置的
VBAT 电压和 VIO 调制作用以及升压
效率(典型 93.5%)共同决定 IOUT 的最大
值。VIO=5V 下降到 VBAT,IOUT 上升。
VIO 不变,VBAT 降低,IOUT 下降。
VIO 连续 250mS 小于 VBAT,则
表示输出过载或短路,内部自动停机
保护,并 6 次闪灯报警过载。
电池欠压保护:
升压时,如果电池电压<3V,则自
动停机,并闪灯 6 次报警欠压。
如果电池电压<2.4V 为防止锂电池
损坏,芯片内部全部关机并处于锁定
状态。电池电流降到 1uA 以下,外部
按键无效 。 以后即使 电池电压回到
2.4V 以上也不会解锁工作,只有 VIN
加高电平后充电一次自动复位,才可
解除锁定。
(注意:在工程师测试芯片或生产
时,如果 VBAT 短时移处,可能出现
由于 CBAT 的电容电压<2.4V 停机锁定
造成 VBAT 再加电时不工作现象,只
需要 VIN 上电一下,或将 CBAT 的电容
放电到 0 再 VBAT 上电复位也可)。
芯片内部热限制
无论是充电还是放电模式,如果芯
片温度试图升至约 145℃的预设值以
上,则一个内部热反馈环路将减小设
定的电池电流。该功能可防止 TP5602
过热,并允许用户提高给定电路板功
率处理能力的上限而没有损坏 TP5602
的风险。在系统芯片保证将在最坏情
况条件下自动减小电流的前提下,可
根据典型(而不是最坏情况)环境温
度来设定充/放电电流。
输入 VIN、输出 VIO、VS、VBAT 端
电容
可以使用多种类型瓷片电容器,但
需要高品质的功率电容。最好另加一
个 0.1uF 的瓷片电容进行旁路,并且连
接位置务必紧靠近芯片引脚。其他端
口电容可以使用非功 率 小型瓷片电
容。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com