Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP7660H Datasheet(PDF) 4 Page - Billiton Ltd.

Part # TP7660H
Description  Voltage-voltage deflector
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP7660H Datasheet(HTML) 4 Page - Billiton Ltd.

  TP7660H Datasheet HTML 1Page - Billiton Ltd. TP7660H Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP7660H Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP7660H Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP7660H Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP7660H Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
4
电路并联:
若要降低输出电阻可采用将 TP7660 芯片并联的形式,如下图:
电路级联:
若要生成较高的输出负电压,可采用芯片级联的形式,如下图:
由于单个芯片的电源效率有限,实际应用中级联的芯片数也是有限的。此种情况下,输
出电阻近似为每个芯片阻值的 n 倍(n 为级联芯片数)。
调节 TP7660 频率:
若需提高振荡器的频率可以接入一外部时钟进行过激励,如下图:
需要注意的是,外部时钟的输出端应接 1KΩ的电阻以防自锁。此外由于内部电路结构,
电荷泵频率大小为激励时钟频率的一半。



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com