Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

DA02A Datasheet(PDF) 2 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # DA02A
Description  500mA charger driver IC
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

DA02A Datasheet(HTML) 2 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  DA02A Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. DA02A Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. DA02A Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. DA02A Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. DA02A Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. DA02A Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
DA02A(文件编号:S&CIC0897)
500mA 充电器驱动 IC
第 2 页 共 6 页
六、 典型应用电路
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
6
5
4
3
2
1
D
C
B
A
Title
Number
Revision
Size
B
Date:
29-Jul-2011
Sheet of
File:
E:\E盘\规格书\规格图\规格图-0\ZBO\DA02A.ddb
Drawn By:
5
4
1
2
5
5
10
2
2
T1
EE13立式/DA02A
Q1
BU102 TO-92
C1
4.7uF/400V 8*12
D6
1N4148DO-35
D5
FR107 DO-41
C2
472250V
R2
100K 1/4W
R1
1M1/4W
FR
10R1/2W
Port
Port
D7 IN5819 DO-41
C4
470uF 16V 8*12
5V500mA
GND
LED-R
LED
R6
680R 1/8W
R3
2.2R 1/4W
C3
22uF/50V
R7
1K1/4W
1
2
3
4
FB
VCC
OUT
GND
IC
DA02ATO-94
R4
30K1/8W
R5
15K1/8W
1
3
D1-D4
IN4007 DO-41
注:电路图中 C3、C4 采用高频低阻电解电容。
七、
电气特性
VDD=5V, Vout=5V, Ta=25℃, 除非另有说明。
电气参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
开启电压
VDDon
VDD 上升从 0 开始
5
6
V
关闭电压
VDDoff
VDD 下降后打开
2.5
3
V
工作电流
IDD
VDD=5V 后打开
1.5
3
mA
启动电流
IDDst
VDD 上升前打开
35
50
uA
效率
η
78
%
前沿消隐时间
600
ns
过温关断点
95
℃



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com