Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

DA02A Datasheet(PDF) 4 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # DA02A
Description  500mA charger driver IC
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

DA02A Datasheet(HTML) 4 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  DA02A Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. DA02A Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. DA02A Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. DA02A Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. DA02A Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. DA02A Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
DA02A(文件编号:S&CIC0897)
500mA 充电器驱动 IC
第 4 页 共 6 页
十、 BOM 表
成品物料:
序号
名称
规格
用量
备注
1
PCB
33×50.8mm
1.6mm 阻燃板
1
2
碳膜电阻
1M±5%
1/4W
1
R1
3
碳膜电阻
100K±5%
1/4W
1
R2
4
碳膜电阻
2.2R±5%
1/4W
1
R3
5
碳膜电阻
30K±5%
1/8W
1
R4
6
碳膜电阻
15K±5%
1/8W
1
R5
7
碳膜电阻
680R±5%
1/8W
1
R6
8
碳膜电阻
1K±5%
1/4W
1
R7
9
保险电阻
10R±5%
1/2W
1
FR
10
电解电容
4.7uF/400V±20%
8×12
1
C1
11
高频低阻电解电容
22uF/50V±20%
4×7
1
C3
12
高频低阻电解电容
470uF/16V±20%
8×12
1
C4
13
绦纶电容
472/250V±5%
1
C2
14
二极管
IN4007
DO-41
4
D1-D4
15
二极管
FR107
DO-41
1
D5
16
二极管
IN4148
DO-35
1
D6
17
二极管
IN5819
DO-41
1
D7
18
发光二极管
∮3mm 白发红普亮、短脚
1
LED1
19
三极管
BU102
ECB
TO-92
1
Q1
20
IC1
DA02A
TO-94
1
IC1
21
变压器
FMDA05B-500mA
1
T1
22
USB 母座
4P USB 母座、铁、直脚
1
USB
23
AC 电子线
φ1.5×40mm 黑
2
AC1/AC2
三极管 BU102 性能参数:
封装形式
符号
值
VCBO
≥750V
VCEO
≥450V
VEBO
≥9V
IC
1.2A
PC
15W
Hfe
15~30



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com