Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP4323 Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP4323
Description  Synchronized small volume mobile power supply with flashlight SOC
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP4323 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP4323 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4323 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4323 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4323 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4323 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
TP4323
带手电筒同步小体积移动电源 SOC
Ver2.1
Shenzhen TPOWER Semiconductor
3
极限参数(注 1)
参数
额定值
单位
所有引脚电压
-0.3~+6.5
V
储存环境温度
-50~+150
℃
工作结温范围
-40~150
℃
HBM
2000
V
MM
200
V
推荐工作范围
符号
参数
参数范围
单位
VDD
充电输入电压
4.5~5.5
V
TOP
工作环境温度
-20~85
℃
注 1:最大极限值是指超出该工作范围芯片可能会损坏。推荐工作范围是指在该范围内芯片工作正常,但不完全保证满足
个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电气参数规范。对
于未给定的上下限参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。
电气参数
无特殊说明, VDD=5V,Ta=25℃
符号
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
VDD
充电输入电压
4.3
5
5.5
V
VBAT
预设充电电压
针对 4.2V 规格
4.15
4.2
4.25
V
针对 4.35V 规格
4.30
4.35
4.4
V
IBAT
BAT 恒流充电电流
720
800
880
mA
ITRK
BAT 涓流充电电流
70
80
90
mA
VTRK
涓流充电阈值电压
VBAT 上升
3.0
V
TST
温度补偿阈值
110
℃
TZERO
零电流温度
140
℃
VUV_BAT
BAT 欠压锁定阈值电
压
VBAT 上升
3.0
3.1
3.2
V
VBAT_END
BAT 放电终止电压
2.75
2.85
2.95
V
ISD_BAT
BAT 待机电流
VBAT=3.7V
15
uA
VOUT
升压输出电压
ILOAD=1A,VBAT=3.7V
4.8
5V
5.2
V
ILED
LED1~LED2 驱动电流
BAT=4V
5
mA
VLIT
LIT 低电平电压
ILIT=100mA
0.6
V
RON_CHRG
充电 PMOS 导通电阻
400
m
Ω
RON_NMOS
放电 NMOS 导通电阻
60
m
Ω
RON_PMOS
放电 PMOS 导通电阻
60
m
Ω
FOSC
升压电路工作频率
400
500
600
KHz



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com