Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

EG41 Datasheet(PDF) 4 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Part # EG41
Description  Bipolar lock-locked type Hall chip
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EGMICRO [Jingjing Microelectronics Co., Ltd]
Direct Link  http://www.egmicro.com/
Logo EGMICRO - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

EG41 Datasheet(HTML) 4 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

  EG41 Datasheet HTML 1Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG41 Datasheet HTML 2Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG41 Datasheet HTML 3Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG41 Datasheet HTML 4Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG41 Datasheet HTML 5Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG41 Datasheet HTML 6Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG41 Datasheet HTML 7Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG41 Datasheet HTML 8Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG41 Datasheet HTML 9Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
屹晶微电子有限公司
EG41 用户手册 V1.0
双极锁存型霍尔芯片
2011 © 屹晶微电子有限公司 版权所有
www.EGmicro.com
4 / 10
EG41 芯片用户手册 V1.0
1. 特点
电源电压范围宽:4V~35V
灵敏度高
内带反接电源电压保护
集电极开路输出
输出最大灌电流能力:40mA
工作频率范围宽:0~100KHz
工作温度范围:-40℃~150℃
2. 描述
EG41 双极锁存型霍尔效应传感器内部集成了霍尔感应器、稳压单元、差分放大器、施密特触发器以及
集电极开路输出级等电路,其输入是磁感应强度,输出是一个数字电压信号。
EG41 是专为直流无刷电机设计的双极霍尔开关电路,响应速度快,灵敏度高,具有较高的工作温度及
可靠性。工作温度范围为-40℃~150℃,电源电压工作范围从+4V 到+35V,负载电流能力最高可达 40mA,
可适用于各种机电一体化领域。
3. 应用领域
无刷直流电机
位置控制
无触点开关
电流传感器
安全报警装置
转速检测



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com