Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

EG41 Datasheet(PDF) 7 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Part # EG41
Description  Bipolar lock-locked type Hall chip
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EGMICRO [Jingjing Microelectronics Co., Ltd]
Direct Link  http://www.egmicro.com/
Logo EGMICRO - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

EG41 Datasheet(HTML) 7 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Back Button EG41 Datasheet HTML 2Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG41 Datasheet HTML 3Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG41 Datasheet HTML 4Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG41 Datasheet HTML 5Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG41 Datasheet HTML 6Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG41 Datasheet HTML 7Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG41 Datasheet HTML 8Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG41 Datasheet HTML 9Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG41 Datasheet HTML 10Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
屹晶微电子有限公司
EG41 用户手册 V1.0
双极锁存型霍尔芯片
2011 © 屹晶微电子有限公司 版权所有
www.EGmicro.com
7 / 10
7. 电气特性
7.1 极限参数
无另外说明,在
TA=25℃条件下
符号
参数名称
测试条件
最小
最大
单位
Vcc
电源输入端
Vcc 引脚相对 GND 的
电压
-25
40
V
B
磁通密度
-
无限制
G
VCE
输出管击穿电压
-
-
40
V
IOL
输出最大灌电流
-
-
40
mA
TA
环境温度
-
-45
150
℃
Tstr
储存温度
-
-65
125
℃
TL
焊接温度
T≤10S
-
300
℃
Ptot
功率消耗
-
-
550
mW
注:超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏,在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。
7.2 典型参数
无另外说明,在
TA=25℃,Vin=12V
符号
参数名称
测试条件
最小
典型
最大
单位
Vcc
工作电压
Vcc 端输入电压
4
35
V
Icc
静态电流
负载开路
-
5.5
9
mA
Vce(sat)
输出低电平电压
Iout=25mA
100
250
mV
Iout=40mA
250
600
mV
Icex
输出高电平漏电流
Vcc=12V,Vce=12V
-
0.1
10
uA
tr
输出上升时间
Vcc=12V,RL=820
Ω ,CL=20pF
-
0.2
-
uS
tf
输出下降时间
Vcc=12V,RL=820
Ω ,CL=20pF
-
0.5
-
uS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com