Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

EG49 Datasheet(PDF) 7 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Part # EG49
Description  Linear Hall chip
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EGMICRO [Jingjing Microelectronics Co., Ltd]
Direct Link  http://www.egmicro.com/
Logo EGMICRO - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

EG49 Datasheet(HTML) 7 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

  EG49 Datasheet HTML 1Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG49 Datasheet HTML 2Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG49 Datasheet HTML 3Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG49 Datasheet HTML 4Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG49 Datasheet HTML 5Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG49 Datasheet HTML 6Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG49 Datasheet HTML 7Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG49 Datasheet HTML 8Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG49 Datasheet HTML 9Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
屹晶微电子有限公司
EG49 用户手册 V1.0
线性霍尔芯片
2011 © 屹晶微电子有限公司 版权所有
www.EGmicro.com
7 / 9
7. 电气特性
7.1 极限参数
无另外说明,在
TA=25℃条件下
符号
参数名称
测试条件
最小
最大
单位
Vcc
电源输入端
Vcc 引脚相对 GND 的
电压
-0.3
7
V
B
磁通密度
-
无限制
G
TA
环境温度
-
-45
85
℃
Tstr
储存温度
-
-65
125
℃
TL
焊接温度
T≤10S
-
300
℃
注:超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏,在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。
7.2 典型参数
无另外说明,在
TA=25℃,Vcc=5V
符号
参数名称
测试条件
最小
典型
最大
单位
Vcc
电源电压
Vcc 端输入电压
3.0
-
6.5
V
Icc
工作电流
输出开路
-
4
6
mA
Vout
静态输出电压
B=0G,Vcc=5V
2.25
2.5
2.75
V
S
灵敏度
B=0G~±1000G
1.1
1.6
2.1
mV/GS
VOH
输出高电压
B=+1250G
Vcc-1.0
Vcc-0.8
-
V
VOL
输出低电压
B=-1250G
1.0
0.8
-
V
Rout
输出电阻
-
-
60
120
Ω



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com