Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

IPT2601F Datasheet(PDF) 1 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # IPT2601F
Description  USB fast charging port controller
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

IPT2601F Datasheet(HTML) 1 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  IPT2601F Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. IPT2601F Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. IPT2601F Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. IPT2601F Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. IPT2601F Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. IPT2601F Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
深圳市富满电子集团股份有限公司
SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD.
IPT2601 (文件编号:S&CIC1487)
USB 快速充电端口控制器
Version 1.2
第 1 页 共 6 页
Copyright © 2016, 云矽半导体
1 特性
支持华为 FCP 快速充电协议
支持三星 AFC 快速充电协议
支持高通 QC3.0/QC2.0 快速充电协议
支持在D+和D-加载 2.7V 电压的USB DCP,
可为苹果设备提供最大 2.4A 充电电流
符合 USB BC1.2 协议,支持 USB DCP 短
接 D+和 D-
符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009,
支持短接 D+和 D-
自动为接入设备切换适用协议
5V 供电功耗低至 1mW
SOT23-6 Package
2 应用
适配器
车载充电器
其他 USB 端口充电器
移动电源
3 概述
IPT2601 是一款 USB 端口快速充电协议控制芯
片。IPT2601 智能识别多种快速充电协议,对
手机等受电设备进行快速充电。IPT2601 根据
受电设备发送的电压请求能够精确的调整
VBUS 输出电压,从而实现快速充电。
IPT2601 在调整 5V 输出电压前会自动检测连
接的设备是否支持苹果快充协议。如果支持,
苹果设备会以最大电流充电。如果不支持,会
接着检测是否支持调压快充协议。如果连接的
设备不支持调压快充协议,IPT2601 将禁止输
出电压调整,并配置供电设备为 USB DCP,确
保受电设备安全并获取最大电流充电。如果支
持调压快充协议,则开始接受请求指令进行输
出电压的调整。
IPT2601 可通过 QC_EN 开启或关闭高压快充
功能,使得应用更灵活。
IPT2601 采用 SOT23-6 封装。
4 应用电路图
IPT2601
VBUS
D-
D+
GND
DP
DM
GND
QC_EN
FBO
VDD
Feedback
Node
100K
2.2K
1u
电源反馈网络
注:QC_EN 脚悬空时快充最高响应电压为 9V/12V,QC_EN 脚接 VDD 时快充最高响应电压为 12V


Similar Part No. - IPT2601F

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
IPT2602 FUMAN-IPT2602 Datasheet
726Kb / 7P
USB fast charging port controller
IPT2602CB FUMAN-IPT2602CB Datasheet
726Kb / 7P
USB fast charging port controller
More results

Similar Description - IPT2601F

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
MA5885 ETC2-MA5885 Datasheet
240Kb / 2P
USB Fast Charging Controller
MA5887 ETC2-MA5887 Datasheet
204Kb / 2P
USB FAST CHARGING CONTROLLER
MA5889 ETC2-MA5889 Datasheet
200Kb / 2P
USB FAST CHARGING CONTROLLER
logo
Texas Instruments
TPS2513 TI1-TPS2513_15 Datasheet
1Mb / 20P
USB Dedicated Charging Port Controller
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
IPT2602 FUMAN-IPT2602 Datasheet
726Kb / 7P
USB fast charging port controller
logo
Prolific Technology Inc...
MA5887 PROLIFIC-MA5887 Datasheet
204Kb / 2P
USB Fast Charging Controller
MA5889 PROLIFIC-MA5889 Datasheet
200Kb / 2P
USB Fast Charging Controller
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM6601Q HMSEMI-HM6601Q Datasheet
301Kb / 9P
USB Charging Port Controller for Fast Charging Protocol
HM1523 HMSEMI-HM1523 Datasheet
553Kb / 10P
USB dedicated charging port controller
HM7901 HMSEMI-HM7901 Datasheet
859Kb / 8P
USB charging protocol port controller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com