Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

IPT2601F Datasheet(PDF) 4 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # IPT2601F
Description  USB fast charging port controller
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

IPT2601F Datasheet(HTML) 4 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  IPT2601F Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. IPT2601F Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. IPT2601F Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. IPT2601F Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. IPT2601F Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. IPT2601F Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
深圳市富满电子集团股份有限公司
SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD.
IPT2601 (文件编号:S&CIC1487)
USB 快速充电端口控制器
Version 1.2
第 4 页 共 6 页
Copyright © 2016, 云矽半导体
TGLITCH(DM)LOW
D-低电平扰动滤波时间
1
ms
TGLITCH(V)CHANGE
输出电压扰动滤波时间
20
40
60
ms
TGLITCH(CONT)CHANGE
连续模式的扰动滤波时间
100
150
200
us
RDAT(LKG)
D+漏泄电阻
VDD=3.1-7V,
V(D+)=0.5-3.6V,
开关 N1 断开
300
500
800
KΩ
RDM(DWN)
D-下拉电阻
14.25
19.53
24.5
KΩ
RON(N1)
开关 N1 导通电阻
VDD=3.1-7V,
V(D+)≤3.6V,
IDRAIN=200uA
20
40
Ω
CDAT
数据线电容
1
nF
VTH(PD)
受电设备连接检测电压阈值
0.25
0.325
0.4
V
TDPD
受电设备连接检测滤波时间
120
160
200
ms
ΔIT(UP)
电压升高时电流源阶跃步长
RIREF=100KΩ
2
uA
ΔIT(DO)
电压降低时电流源阶跃步长
RIREF=100KΩ
2
uA
TDUR(step)
电压变化时步进持续时间
QC3.0 mode
80
100
120
us
DCP 1.2V 充电模式
VDAT(1.2V)
D+/D-数据线电压
1.08
1.2
1.32
V
RDAT(1.2V)
D+/D-数据线输出阻抗
100
KΩ
Apple 2.4A 充电模式
VDAT(2.7V)
D+/D-数据线电压
2.57
2.7
2.84
V
RDAT(2.7V)
D+/D-数据线输出阻抗
33.6
KΩ
FCP 充电模式
VTX-VOH
D- FCP TX Valid High
2.35
3.6
V
VTX-VOL
D- FCP TX Valid Low
0.3
V
VRX-VIH
D- FCP RX Valid High
1.5
3.6
V
VRX-VIL
D- FCP RX Valid High
1.0
V
RPD
D-下拉阻抗
400
500
600
Ω
UI
Unit Interval for PHY
FCLK=125KHz
144
160
176
us
Trise
FCP Pulse Rise Time
10% - 90%
1
2.5
us
Tfall
FCP Pulse Fall Time
90% - 10%
1
2.5
us



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com