Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH367 Datasheet(PDF) 9 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH367
Description  PCIE Bus Interface ChIp
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH367 Datasheet(HTML) 9 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH367 Datasheet HTML 4Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH367 Datasheet HTML 5Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH367 Datasheet HTML 6Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH367 Datasheet HTML 7Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH367 Datasheet HTML 8Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH367 Datasheet HTML 9Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH367 Datasheet HTML 10Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH367 Datasheet HTML 11Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH367 Datasheet HTML 12Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
CH367 中文手册
9
名称
参数说明
最小值
典型值
最大值
单位
FCLK
CLK 输入频率(PCIE 总线的主频)
0
100
105
MHz
FSCL2
两线接口自动加载时 SCL 输出频率
244
260
KHz
FSCL3
三线接口自动加载时 SCL 输出频率
31
35
MHz
TINTEG
有效边沿中断的最小脉冲宽度
5
nS
TEN
IORD、IOWR 读或写选通的低电平脉冲宽度
30
可选择
30~480
480
nS
TENS
IORD、IOWR 连续选通的高电平间隔宽度
90
nS
TAS
地址 A7~A0 输出建立时间
12
可选择
15 或 45
nS
TAH
地址 A7~A0 输出保持时间
12
可选择
15 或 45
nS
TDS
数据 D7~D0 输出建立时间
12
可选择
15 或 45
nS
TDH
数据 D7~D0 输出保持时间
12
可选择
15 或 45
nS
TIS
数据 D7~D0 输入建立时间
10
nS
TIH
数据 D7~D0 输入保持时间
0
nS
TSS
SCK 上升沿之前 SCS 有效的建立时间
11
16 或 32
nS
TSH
SCK 上升沿之后 SCS 有效的保持时间
11
16 或 32
nS
TNS
SCK 上升沿之前 SCS 无效的建立时间
10
nS
TN
SCS 无效时间(SPI 操作间隔时间)
110
nS
TCH
SCK 时钟的高电平时间
13
16 或 32
nS
TCL
SCK 时钟的低电平时间
13
16 或 32
nS
TDS
SCK 上升沿之前 SDX/SDI 输入的建立时间
5
nS
TDH
SCK 上升沿之后 SDX/SDI 输入的保持时间
0
nS
TOX
SCK 下降沿到 SDX 输出有效或者改变
0
2
5
nS
8、应用



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com