Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH367 Datasheet(PDF) 1 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH367
Description  PCIE Bus Interface ChIp
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH367 Datasheet(HTML) 1 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

  CH367 Datasheet HTML 1Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH367 Datasheet HTML 2Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH367 Datasheet HTML 3Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH367 Datasheet HTML 4Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH367 Datasheet HTML 5Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH367 Datasheet HTML 6Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH367 Datasheet HTML 7Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH367 Datasheet HTML 8Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH367 Datasheet HTML 9Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 12 page
background image
CH367 中文手册
1
PCIE 总线接口芯片 CH367
手册
版本:1A
http://wch.cn
1、概述
CH367 是一个连接 PCI-Express 总线的通用接口芯片,支持 I/O 端口映射和扩展 ROM 以及中断。
CH367 将高速 PCIE 总线转换为简便易用的类似于 ISA 总线的 8 位主动并行接口,用于制作低成本的
基于 PCIE 总线的计算机板卡,
以及将原先基于 ISA 总线或者 PCI 总线的板卡升级到 PCIE 总线上。
PCIE
总线与其它主流总线相比,速度更快,实时性更好,可控性更佳,所以 CH367 适用于高速实时的 I/O
控制卡、通讯接口卡、数据采集卡等。下图为其一般应用框图。
2、特点
● 基于 PCIE 总线提供 8 位主动并行总线。
● 支持 I/O 读写,自动分配 I/O 基址,支持长度达 232 字节的 I/O 端口。
● 读写脉冲的宽度从 30nS 到 450nS 可选,存取速度可达每秒 1MB。
● 支持电平中断或者边沿中断请求输入,支持中断共享。
● 支持闪存扩展 ROM 无硬盘引导,可以提供扩展 ROM 应用的子程序库 BRM。
● 提供高速的 3 线或者 4 线 SPI 串行主机接口。
● 提供两线串行主机接口,可以挂接类似 24C0X 的串口 EEPROM 器件用于存储非易失数据。
● 可以在 EEPROM 器件中设定 PCIE 板卡的设备标识(Vendor ID,Device ID,Class Code 等)
。
● 内置 2uS 至 8mS 的硬件计时单元,用于软件运行过程中作为延时参考。
● 驱动程序支持 Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/Vista 以及 Linux,通过 DLL 提供应用层 API。
● 3.3V 电源电压,I/O 引脚支持 5V 耐压,支持低功耗睡眠模式。
● 支持 PCMCIA 之 ExpressCard 笔记本插卡。
● LQFP-64 无铅封装,兼容 RoHS。
3、封装
SPI/IIC
INT#
IOWR
IORD
D[7-0]
A[7-0]
PCIE 信号
CH367
接口芯片
PCIE
总线
RSTO
配置接口
辅助接口
本地
8 位
主动
并行
总线
GPI*n
GPO*n
WAKIN#


Similar Part No. - CH367

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Schneider Electric
CH361 SCHNEIDER-CH361 Datasheet
117Kb / 2P
Safety switch, heavy duty, fusible, 30A, 600 VAC/ VDC, 3 poles, 20 hp, NEMA 1
Jun 14, 2021
CH361AWK SCHNEIDER-CH361AWK Datasheet
134Kb / 4P
Safety switch, heavy duty, fusible, 30A, 600 VAC/ VDC, 3 poles, 20 hp, NEMA 12
Jun 16, 2021
CH361DS SCHNEIDER-CH361DS Datasheet
126Kb / 2P
30A 3P Type4/4X 600VAC/DC Heavy Duty Fusible Safety Switch
Jun 16, 2021
CH361RB SCHNEIDER-CH361RB Datasheet
144Kb / 4P
30A 3P Type3R 600VAC/DC Heavy Duty Fusible Safety Switch
Jun 16, 2021
CH362 SCHNEIDER-CH362 Datasheet
119Kb / 2P
60A 3P Type1 600VAC/DC Heavy Duty Fusible Safety Switch
Jun 14, 2021
More results

Similar Description - CH367

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
PLX Technology
PCI9050 PLX-PCI9050 Datasheet
208Kb / 2P
Bus Target Interface Chip
logo
Skyworks Solutions Inc.
SKY65249-11 SKYWORKS-SKY65249-11_07 Datasheet
1Mb / 2P
PCIe, mini PCI card bus
logo
Nanjing Qinheng Microel...
CH365 WCH-CH365 Datasheet
272Kb / 18P
PCI Bus Interface ChIp
CH368 WCH-CH368 Datasheet
209Kb / 13P
PCIE Bus Interface ChIp
CH372 WCH-CH372 Datasheet
222Kb / 13P
USB Bus Interface ChIp
CH374 WCH-CH374 Datasheet
220Kb / 13P
USB Bus Interface ChIp
CH375 WCH-CH375 Datasheet
244Kb / 15P
USB Bus Interface ChIp
CH3723 WCH-CH3723 Datasheet
68Kb / 2P
USB Bus Interface ChIp
CH3820 WCH-CH3820 Datasheet
111Kb / 3P
PCIE Bus SubsIdIary and PrIntout chip
logo
Festo Corporation.
575301 FESTO-575301 Datasheet
62Kb / 1P
Bus interface
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com