Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH370 Datasheet(PDF) 2 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH370
Description  USB-Host Interface chip
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH370 Datasheet(HTML) 2 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

  CH370 Datasheet HTML 1Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH370 Datasheet HTML 2Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH370 Datasheet HTML 3Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH370 Datasheet HTML 4Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH370 Datasheet HTML 5Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH370 Datasheet HTML 6Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH370 Datasheet HTML 7Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH370 Datasheet HTML 8Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH370 Datasheet HTML 9Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
CH370 中文手册
2
封装形式
塑体宽度
引脚间距
封装说明
订货型号
SSOP-20
5.30mm
209mil
0.65mm
25mil
超小型 20 脚贴片
CH370T
SSOP-20
5.30mm
209mil
0.65mm
25mil
超小型 20 脚贴片
CH370V
注:CH370V 只支持 3.3V 电源电压,CH370T 支持 5V 电源电压和 3.3V 电源电压。
4、引脚
引脚号
引脚名称
类型
引脚说明
20
VCC
电源
正电源输入端,需要外接 0.1uF 电源退耦电容
8
GND
电源
公共接地端,需要连接 USB 总线的地线
5
V3
电源
在 3.3V 电源电压时连接 VCC 输入外部电源,
在 5V 电源电压时外接容量为 0.01uF 退耦电容
9
XI
输入
晶体振荡的输入端,需要外接晶体及振荡电容
10
XO
输出
晶体振荡的反相输出端,需要外接晶体及振荡电容
6
UD+
USB 信号
USB 总线的 D+数据线
7
UD-
USB 信号
USB 总线的 D-数据线
18~11
D7~D0
双向三态
8 位双向数据总线,内置弱上拉电阻,
D3 兼是 SPI 接口的 SCS#,D5 兼是 SPI 接口的 SCK,
D6 兼是 SPI 接口的 SDI,D7 兼是 SPI 接口的 SDO
3
RD#
输入
读选通输入,低电平有效,内置弱上拉电阻
2
WR#
输入
写选通输入,低电平有效,内置弱上拉电阻
19
CS#
输入
片选控制输入,低电平有效,内置弱上拉电阻
1
INT#
开漏输出
中断请求输出,低电平有效,内置上拉电阻
4
A0
输入
地址线输入,区分索引口与数据口,内置弱上拉电阻
5、寄存器
本手册中所指的单片机基本适用于 DSP 或者 SCM/MCU/MPU/CPU 等。
CH370 的内部寄存器以及缓冲区分配在地址从 00H 到 0FFH 的范围内,由单片机寻址后访问。
复位后的默认值都是以二进制数表示,并可以由若干个字符标志说明其特性,字符标志如下:
0: 复位后总是 0;
1: 复位后总是 1;
X: 该位由内部硬件自动设置,或者受外部引脚状态的影响;
=: 复位不影响数据,数据初值不确定;
?: 保留位,读出的数据没有意义,写入时必须写 0 或者 1 或者保持原值。
地址范围
十六进制
寄存器名称(灰色)
寄存器的位名称
寄存器说明(灰色)
寄存器的位说明
软硬件复位
后的默认值
00H-03H
保留
禁止读写
????????
04H
REG_SYS_INFO
系统信息寄存器,只读
XXX?XX01



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com