Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH370 Datasheet(PDF) 9 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH370
Description  USB-Host Interface chip
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH370 Datasheet(HTML) 9 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

  CH370 Datasheet HTML 1Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH370 Datasheet HTML 2Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH370 Datasheet HTML 3Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH370 Datasheet HTML 4Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH370 Datasheet HTML 5Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH370 Datasheet HTML 6Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH370 Datasheet HTML 7Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH370 Datasheet HTML 8Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH370 Datasheet HTML 9Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 9 page
background image
CH370 中文手册
9
8.2. SPI 串口方式
如果 CH370 芯片的 RD#引脚和 WR#引脚为低电平(接地)并且 CS#引脚为高电平(接正电源)
,那
么 CH370 将工作于 SPI 串口方式。在 SPI 串口方式下,CH370 只需要与单片机/DSP/MCU 连接 5 个信号
线:SCS#引脚、SCK 引脚、SDI 引脚和 SDO 引脚以及 INT#引脚,其它引脚都可以悬空。
为了节约引脚,INT#引脚可以不连接,而代之以查询中断标志寄存器,但是查询效率较低。
8.3. 工作电压 3.3V
如果 CH370 芯片的 VCC 是 3.3V 电压,那么 V3 引脚必须和 VCC 短接,共同输入 3.3V 电压,但是
提供给外部 USB 设备的 USB 电源电压,仍然应该是 5V。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com