Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH375C Datasheet(PDF) 2 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH375C
Description  USB Bus Interface ChIp
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH375C Datasheet(HTML) 2 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

  CH375C Datasheet HTML 1Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH375C Datasheet HTML 2Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH375C Datasheet HTML 3Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH375C Datasheet HTML 4Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH375C Datasheet HTML 5Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH375C Datasheet HTML 6Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH375C Datasheet HTML 7Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH375C Datasheet HTML 8Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH375C Datasheet HTML 9Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
CH375 中文手册(一)
2
3、封装
封装形式
塑体宽度
引脚间距
封装说明
订货型号
SOP-28
7.62mm
300mil
1.27mm
50mil
标准的 28 脚贴片
CH375C
SOP-28
7.62mm
300mil
1.27mm
50mil
标准的 28 脚贴片
CH375B
区别:CH375B 必须外接晶体及振荡电容;
CH375C 既可以选择外接晶体及电容,也可以选择不外接而直接使用内置时钟。
4、引脚
引脚号
引脚名称
类型
引脚说明
28
VCC
电源
正电源输入端,需要外接 0.1uF 电源退耦电容
12、23
GND
电源
公共接地端,需要连接 USB 总线的地线
9
V3
电源
在 3.3V 电源电压时连接 VCC 输入外部电源,
在 5V 电源电压时外接容量为 0.01uF~0.1uF 退耦电容
13
XI
输入
晶体振荡的输入端,需要外接晶体及振荡电容。
对于 CH375C 的内置时钟模式,XI 应该接 GND
14
XO
输出
晶体振荡的反相输出端,需要外接晶体及振荡电容。
对于 CH375C 的内置时钟模式,XO 应该悬空
10
UD+
USB 信号
USB 总线的 D+数据线
11
UD-
USB 信号
USB 总线的 D-数据线
22~15
D7~D0
双向三态
8 位双向数据总线,内置弱上拉电阻
4
RD#
输入
读选通输入,低电平有效,内置弱上拉电阻
3
WR#
输入
写选通输入,低电平有效,内置弱上拉电阻
27
CS#
输入
片选控制输入,低电平有效,内置弱上拉电阻
1
INT#
输出
在复位完成后为中断请求输出,低电平有效
8
A0
输入
地址线输入,区分命令口与数据口,内置弱上拉电阻,
当 A0=1 时可以写命令,当 A0=0 时可以读写数据
24
ACT#
输出
在内置固件的 USB 设备方式下是
USB 设备配置完成状态输出,低电平有效。
在 USB 主机方式下是
USB 设备连接状态输出,低电平有效
5
TXD
输入
输出
仅用于 USB 主机方式,设备方式只支持并口,
在复位期间为输入引脚,内置弱上拉电阻,
如果在复位期间输入低电平那么使能并口,
否则使能串口,复位完成后为串行数据输出
6
RXD
输入
串行数据输入,内置弱上拉电阻



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com