Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH375C Datasheet(PDF) 13 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH375C
Description  USB Bus Interface ChIp
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH375C Datasheet(HTML) 13 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH375C Datasheet HTML 7Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH375C Datasheet HTML 8Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH375C Datasheet HTML 9Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH375C Datasheet HTML 10Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH375C Datasheet HTML 11Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH375C Datasheet HTML 12Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH375C Datasheet HTML 13Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH375C Datasheet HTML 14Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH375C Datasheet HTML 15Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 15 page
background image
CH375 中文手册(一)
13
8、应用
8.1. 并口方式(下图)
这是 CH375 与普通的 MCS-51 单片机的连接电路。CH375 的 TXD 引脚通过 1KΩ左右的下拉电阻接
地或者直接接地,从而使 CH375 工作于并口方式。
USB 总线包括一对 5V 电源线和一对数据信号线,通常,+5V 电源线是红色,接地线是黑色,D+
信号线是绿色,D-信号线是白色。USB 插座 P1 可以直接连接 USB 设备,必要时可以在提供给 USB 设
备的+5V 电源线上串接具有限流作用的快速电子开关,USB 电源电压必须是 5V。
电容 C3 用于 CH375 内部电源节点退耦,C3 是容量为 0.01μF 到 0.1μF 的独石或者高频瓷片电
容。电容 C4 和 C5 用于外部电源退耦,C4 是容量为 0.1μF 的独石或者高频瓷片电容。晶体 X1、电容
C1 和 C2 用于 CH375 的时钟振荡电路。USB-HOST 主机方式要求时钟频率比较准确,晶体 X1 的频率是
12MHz±0.4‰,C1 和 C2 是容量为 15pF~30pF 的独石或高频瓷片电容。
成品板如果用内置时钟的 CH375C 替换 CH375B,那么可以去掉 X1 和 C1,并将 C2 换成 0
Ω 电阻。
为使 CH375 可靠复位,电源电压从 0V 上升到 5V 的上升时间应该少于 100mS。如果电源上电过程
较慢并且电源断电后不能及时放电,那么 CH375 将不能可靠复位。可以在 RSTI 引脚与 VCC 之间跨接
一个容量为 0.1μF 或者 0.47μF 的电容 C11 延长复位时间。
如果 CH375 的电源电压为 3.3V,那么应该将 V3 引脚与 VCC 引脚短接,共同输入 3.3V 电压,并
且电容 C3 可以省掉。
在设计印刷线路板 PCB 时,需要注意:退耦电容 C3 和 C4 尽量靠近 CH375 的相连引脚;使 D+和
D-信号线贴近平行布线,尽量在两侧提供地线或者覆铜,减少来自外界的信号干扰;尽量缩短 XI 和
XO 引脚相关信号线的长度,为了减少干扰,可以在相关元器件周边环绕地线或者覆铜。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com