Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH331 Datasheet(PDF) 2 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH331
Description  Disk control chip
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH331 Datasheet(HTML) 2 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

  CH331 Datasheet HTML 1Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH331 Datasheet HTML 2Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH331 Datasheet HTML 3Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH331 Datasheet HTML 4Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH331 Datasheet HTML 5Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
CH331 中文手册(一)
2
引脚号
引脚名称
类型
引脚说明
12
VCC
电源
正电源输入端,需要外接 0.1uF 电源退耦电容
9
GND
电源
公共接地端,直接连到 USB 总线的地线
6
V3
电源
在 3.3V 电源电压时连接 VCC 输入外部电源,
在 5V 电源电压时外接容量为 0.01uF 退耦电容
10
XI
输入
晶体振荡的输入端,需要外接晶体及振荡电容
11
XO
输出
晶体振荡的反相输出端,需要外接晶体及振荡电容
7
UD+
USB 信号
直接连到 USB 总线的 D+数据线
8
UD-
USB 信号
直接连到 USB 总线的 D-数据线
20
LED#
输出
驱动 LED 作为状态指示输出,低电平有效
15
H4L2
输入
必须接低电平
4
RDY
输入
存储器就绪状态输入,高电平有效,内置上拉电阻
5
WP#
输入
数据写保护状态输入,低电平有效,内置上拉电阻
18
CS#
输出
存储器写操作状态输出,低电平有效
17
SCL
开漏输出
两线串口的时钟输出,内置上拉电阻
16
SDA
开漏输出
及输入
两线串口的数据输出及输入,内置上拉电阻
14
SIN
输入
存储器仿真模式设定输入,内置上拉电阻,
低电平为文件模式,高电平为磁盘模式
13
ID1
输入
存储器型号选择输入,内置上拉电阻,
低电平为 24C16,高电平则 ID0 有效
19
ID0
输入
存储器型号选择输入,内置上拉电阻,
低电平为 24C256,高电平为 24C64
2
SCLK
输入
备用 I/O 引脚,可以由 WINDOWS 应用程序控制
1
SOUT
输出
备用 I/O 引脚,可以由 WINDOWS 应用程序控制
3
NC.
输出
备用,禁止连接
5、功能说明
5.1. 硬件
CH331 芯片内置了 USB 上拉电阻,UD+和 UD-引脚应该直接连接到 USB 总线上。
CH331 芯片内置了电源上电复位电路。
CH331 芯片正常工作时需要外部向 XI 引脚提供 12MHz 的时钟信号。一般情况下,
时钟信号由 CH331
内置的反相器通过晶体稳频振荡产生。外围电路只需要在 XI 和 XO 引脚之间连接一个 12MHz 的晶体,
并且分别为 XI 和 XO 引脚对地连接振荡电容。
CH331 芯片使用 5V 电源电压时,V3 引脚应该外接容量为 0.01uF 左右的电源退耦电容。
LED#引脚可以驱动串了限流电阻的发光管 LED。LED 不亮说明尚未配置、尚未工作,LED 微亮说
明 USB 配置完成、但当前没有进行 USB 传输,LED 常亮说明正在进行 USB 传输。
RDY 引脚用于动态检测外部存储器是否就绪。当用于 IC 卡的读卡器(数据采集器)时,如果存
储器尚未准备好,那么应该将 RDY 置为低电平,当存储器就绪后,应该将 RDY 恢复为高电平。
WP#引脚用于设定 U 盘数据写保护,该引脚只在通电后检测一次。当需要写保护时,可以在 U 盘
通电前将 WP#引脚置为低电平,从而可以防止 U 盘数据被删改。
CS#引脚是存储器写操作状态输出引脚,默认为高电平,在 CH331 擦写外部存储器期间,该引脚
输出低电平。
SCL 引脚和 SDA 引脚用于两线串口,可以直接连接兼容 I2C 接口的 24CXX 系列 EEPROM 或 FRAM 串
行非易失存储器。
SIN 引脚用于选择存储器仿真模式,该引脚只在通电后检测一次。SIN 高电平时为磁盘模式(即
普通 U 盘模式)
,就是将整个外部存储器作为磁盘空间,文件系统在外部存储器中实现,支持 U 盘格



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com