Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH331 Datasheet(PDF) 1 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH331
Description  Disk control chip
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH331 Datasheet(HTML) 1 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

  CH331 Datasheet HTML 1Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH331 Datasheet HTML 2Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH331 Datasheet HTML 3Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH331 Datasheet HTML 4Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH331 Datasheet HTML 5Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
CH331 中文手册(一)
1
U 盘控制芯片 CH331
中文手册
版本:1B
http://wch.cn
1、概述
CH331 是一个小容量 U 盘的控制芯片,只要外加一个串行存储器芯片,就可以实现 2KB 到 4MB 的
小容量 U 盘。
2、特点
● 全速 USB 设备接口,兼容 USB V2.0,外围元器件只需要晶体和电容。
● 只需外加 24CXX 两线串口 EEPROM 存储器或者 FRAM 铁电存储器,就可实现 U 盘。
● 支持在外部存储器中自行定义 U 盘厂商名称、容量、序列号等信息。
● 符合相关 USB 规范,支持 U 盘引导。
● 支持 WINDOWS 98/ME/2000/XP/Vista 操作系统,除 WINDOWS 98 之外均无需任何驱动程序。
● 支持 WINDOWS 正常格式化,并提供专用格式化工具优化磁盘空间利用率。
● 支持文件模式,可将整个存储器仿真为 U 盘中的一个文件,用于 IC 卡读卡器。
● 采用小型的 SSOP-20 无铅封装,兼容 RoHS。
3、封装
封装形式
塑体宽度
引脚间距
封装说明
订货型号
SSOP-20
5.30mm
209mil
0.65mm
25mil
超小型 20 脚贴片
CH331A
4、引脚
USB
计算机
或者
其它
USB 主机
CH331
U 盘芯片
串行
存储器
SCL
SDA


Similar Part No. - CH331

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
CH331H-10PT CHENMKO-CH331H-10PT Datasheet
99Kb / 3P
SCHOTTKY BARRIER DIODE VOLTAGE 10 Volts CURRENT 3 Ampere
More results

Similar Description - CH331

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
L6254 STMICROELECTRONICS-L6254 Datasheet
109Kb / 17P
12V DISK DRIVE SPINDLE & VCM, POWER & CONTROL "COMBO?
April 1999
L6268 STMICROELECTRONICS-L6268 Datasheet
109Kb / 17P
12V DISK DRIVE SPINDLE & VCM, POWER & CONTROL "COMBO?
Apr-1999
L6269 STMICROELECTRONICS-L6269 Datasheet
109Kb / 17P
12V DISK DRIVE SPINDLE & VCM, POWER & CONTROL "COMBO?
Apr-1999
L6275 STMICROELECTRONICS-L6275 Datasheet
109Kb / 17P
5V DISK DRIVE SPINDLE & VCM, POWER & CONTROL "COMBO?
Apr-1999
L7200 STMICROELECTRONICS-L7200 Datasheet
262Kb / 23P
MOZART, 12V DISK DRIVE SPINDLE & VCM, POWER & CONTROL "COMBO?
Sep-1999
logo
Silicon Storage Technol...
SST58SD008 SST-SST58SD008 Datasheet
363Kb / 40P
ATA-Disk Chip
logo
UMC Corporation
UM8398 UMC-UM8398 Datasheet
1Mb / 20P
SINGLE-CHIP FLOOPY DISK CONTROLLER
logo
SUYIN USA, INC.
060470MR SUYIN-USA-060470MR Datasheet
118Kb / 1P
DISK CONTROL CARD POWER PLUG
logo
UMC Corporation
UM8388 UMC-UM8388 Datasheet
760Kb / 12P
Single-Chip floppy disk controller
UM8397 UMC-UM8397 Datasheet
1Mb / 17P
Single-Chip floppy disk controller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com