Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH352 Datasheet(PDF) 4 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH352
Description  PCI Print Chip
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH352 Datasheet(HTML) 4 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

  CH352 Datasheet HTML 1Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH352 Datasheet HTML 2Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH352 Datasheet HTML 3Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH352 Datasheet HTML 4Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH352 Datasheet HTML 5Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH352 Datasheet HTML 6Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH352 Datasheet HTML 7Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH352 Datasheet HTML 8Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH352 Datasheet HTML 9Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
CH352 中文手册(一)
4
43
DTR
输出
MODEM 信号,数据终端就绪,低电平有效
42
RTS
输出
MODEM 信号,请求发送,低电平有效
在半双工通讯时为串行数据正在发送状态指示,高有效
41
TXD
输出
异步串行数据输出
79
TNOW
输出
串行数据正在发送状态指示,高电平有效
4.4. 串口 1 信号线
引脚号
引脚名称
类型
引脚说明
70
CTS1
输入
MODEM 信号,清除发送,低电平有效,内置弱上拉
69
DSR1
输入
MODEM 信号,数据装置就绪,低电平有效,内置弱上拉
68
RI1
输入
MODEM 信号,振铃指示,低电平有效,内置弱上拉
67
DCD1
输入
MODEM 信号,载波检测,低电平有效,内置弱上拉
66
RXD1
输入
异步串行数据输入,内置弱上拉电阻
56
DTR1
输出
MODEM 信号,数据终端就绪,低电平有效
80
RTS1
输出
MODEM 信号,请求发送,低电平有效
在半双工通讯时为串行数据正在发送状态指示,高有效
57
TXD1
输出
异步串行数据输出
4.5. 辅助信号线
引脚号
引脚名称
类型
引脚说明
54
XI
输入
晶体振荡的输入端,需要外接晶体及振荡电容
55
XO
输出
晶体振荡的反相输出端,需要外接晶体及振荡电容
60
CKS0
输入
串口 0 内部基准时钟的频率选择端 0,内置上拉电阻
59
CKS1
输入
串口 0 内部基准时钟的频率选择端 1,内置上拉电阻
62
CK1S0
输入
串口 1 内部基准时钟的频率选择端 0,内置上拉电阻
61
CK1S1
输入
串口 1 内部基准时钟的频率选择端 1,内置上拉电阻
63
HALF#
输入
半双工通讯模式使能,低电平有效,内置弱上拉电阻
58
INV#
输入
串口反相输入模式使能,低电平有效,内置上拉电阻
71
SCL
开漏输出
及输入
芯片功能配置输入,内置上拉电阻,
可以外接串行 EEPROM 配置芯片 24CXX 的 SCL 引脚
11
SDA
开漏输出
及输入
外部配置芯片使能,高电平有效,内置下拉电阻,
可以外接串行 EEPROM 配置芯片 24CXX 的 SDA 引脚
5、配置
5.1. 全局功能配置
CH352 芯片具有两种功能模式:双串口功能模式、串口+并口功能模式。
SCL 引脚用于配置芯片的功能,SDA 引脚用于使能外部的串行 EEPROM 配置芯片,参考下表。
SCL 引脚和 SDA 引脚组合
SDA 引脚悬空或接地
SDA 引脚外接上拉电阻 R2 到 VCC
SCL 引脚悬空
串口 0+串口 1,无配置
串口 0+串口 1,并且使能外部配置
SCL 引脚接地或者接低电平
串口 0+并口,无配置
串口 0+并口,无配置
SCL 引脚接 RST 引脚
串口 0+并口,无配置
禁止使用该组合,否则损坏芯片
SCL 引脚外接电阻 R1 到 RST 引脚
串口 0+并口,无配置
串口 0+并口,并且使能外部配置
表中,电阻 R1 的阻值范围为 2KΩ~3.3KΩ,电阻 R2 的阻值范围为 2KΩ~10KΩ。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com