Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH352 Datasheet(PDF) 9 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH352
Description  PCI Print Chip
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH352 Datasheet(HTML) 9 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH352 Datasheet HTML 4Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH352 Datasheet HTML 5Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH352 Datasheet HTML 6Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH352 Datasheet HTML 7Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH352 Datasheet HTML 8Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH352 Datasheet HTML 9Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH352 Datasheet HTML 10Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH352 Datasheet HTML 11Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH352 Datasheet HTML 12Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
CH352 中文手册(一)
9
LOOP:该位为 1 则使能内部回路的测试模式。在内部回路的测试模式下,串口所有对外输出引脚
均为无效状态,TXD 内部返回到 RXD(即 TSR 的输出内部返回到 RSR 的输入),RTS 内部返回到
CTS,DTR 内部返回到 DSR,OUT1 内部返回到 RI,OUT2 内部返回到 DCD。
OUT2:该位为 1 则允许该串口的中断请求输出,否则该串口不产生实际中断请求。
OUT1:该位为用户可定义 MODEM 控制位,没有连接实际输出引脚。
RTS:该位为 1 则 RTS 引脚输出有效(低电平有效),否则 RTS 引脚输出无效。
DTR:该位为 1 则 DTR 引脚输出有效(低电平有效),否则 DTR 引脚输出无效。
LSR:线路状态寄存器,用于查询方式分析串口状态。
RFIFOERR:该位为 1 表示在接收 FIFO 中存在至少一个 PARERR、FRAMEERR 或 BREAKINT 错误。
TEMT:该位为 1 表示发送保持寄存器 THR 和发送移位寄存器 TSR 全空。
THRE:该位为 1 表示发送保持寄存器 THR 空。
BREAKINT:该位为 1 表示检测到 BREAK 线路间隔。
FRAMEERR:该位为 1 表示正在从接收 FIFO 中读取的数据的帧错误,缺少有效的停止位。
PARERR:该位为 1 表示正在从接收 FIFO 中读取的数据的奇偶校验错。
OVERR:该位为 1 表示接收 FIFO 缓冲区溢出。
DATARDY:该位为 1 表示接收 FIFO 中有接收到的数据,读取 FIFO 中所有数据后,该位自动清 0。
MSR:调制解调器 MODEM 状态寄存器,用于查询 MODEM 状态。
DCD:该位是 DCD 引脚的位反,为 1 表示 DCD 引脚有效(低电平有效)。
RI:该位是 RI 引脚的位反,为 1 表示 RI 引脚有效(低电平有效)。
DSR:该位是 DSR 引脚的位反,为 1 表示 DSR 引脚有效(低电平有效)。
CTS:该位是 CTS 引脚的位反,为 1 表示 CTS 引脚有效(低电平有效)。
△DCD:该位为 1 表示 DCD 引脚输入状态发生过变化。
△RI:该位为 1 表示 RI 引脚输入状态发生过变化。
△DSR:该位为 1 表示 DSR 引脚输入状态发生过变化。
△CTS:该位为 1 表示 CTS 引脚输入状态发生过变化。
SCR:用户可定义寄存器。
DLL 和 DLM:波特率除数锁存器,DLL 是低字节,DLM 是高字节,两者组成的 16 位除数用于由 16 位计
数器构成的串口波特率产生器。该除数 = 串口内部基准时钟 / 16 / 所需通讯波特率。如果串口
内部基准时钟为 1.8432MHz,所需波特率为 9600bps,则除数=1843200/16/9600=12。
7、功能说明
7.1. 查询与中断
CH352 芯片的两个串口合用一个 PCI 中断请求引脚,所以在进入 PCI 中断服务程序后,首先应该
分析出是否为 CH352 请求中断,以及是哪个串口的中断请求。当进入中断服务程序后,首先读取串口
0 的 IIR 寄存器,有中断则处理并退出,无中断则读取串口 1 的 IIR 寄存器,有中断则处理并退出,
无中断则直接退出。当确认是某个串口的中断后,如果有必要还可以进一步分析 LSR 寄存器,分析中
断原因并处理。
如果串口工作于中断方式,那么需要设置 IER 寄存器以允许相应的中断请求,并设置 MCR 寄存器
中的 OUT2 以允许中断输出。
如果串口工作于查询方式,那么无需设置 IER 和 MCR 的 OUT2,只需查询 LSR 寄存器并分析处理。
7.2. 串口操作
具体操作可以参考单串口芯片 16C550 或者双串口芯片 CH432 的说明。
7.3. 应用说明
CH352 芯片的串口输出引脚都是 CMOS 电平,兼容 TTL 电平,输入引脚能够兼容 CMOS 电平和 TTL



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com